công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1683EUA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1683EUA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inverting Charge Pump Voltage Doublers with Active High Shutdown
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1683EUA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Microchip Technology

  TC1683EUA Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology TC1683EUA Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology TC1683EUA Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology TC1683EUA Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology TC1683EUA Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC1683EUA Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC1683EUA Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1683EUA Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1683EUA Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
© 2005 Microchip Technology Inc.
DS21537C-page 3
TC1682/TC1683/TC1684
2.0
PIN DESCRIPTIONS
The descriptions of the pins are listed in Table 2-1.
TABLE 2-1:
PIN FUNCTION TABLE
Pin No.
(8-Pin MSOP)
Symbol
Description
1
C1–
C1 commutation capacitor negative terminal.
2
C2+
C2 commutation capacitor positive terminal.
3
C2–
C2 commutation capacitor negative terminal.
4VOUT
Doubling inverting charge pump output (-2 x VIN).
5
GND
Ground.
6VIN
Positive power supply input.
7
C1+
C1 commutation capacitor positive terminal.
8
SHDN
Shutdown input (active high).


Số phần tương tự - TC1683EUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1683EUA MICROCHIP-TC1683EUA Datasheet
406Kb / 10P
   Inverting Charge Pump Voltage Doublers with Active High Shutdown
2002
More results

Mô tả tương tự - TC1683EUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1682 MICROCHIP-TC1682 Datasheet
406Kb / 10P
   Inverting Charge Pump Voltage Doublers with Active High Shutdown
2002
TC3682 MICROCHIP-TC3682_05 Datasheet
240Kb / 10P
   Inverting Charge Pump Voltage Doublers with Active Low Shutdown
2005
TC3682 MICROCHIP-TC3682 Datasheet
407Kb / 10P
   Inverting Charge Pump Voltage Doublers with Active Low Shutdown
2002
TC2682 MICROCHIP-TC2682_05 Datasheet
230Kb / 10P
   Inverting Charge Pump Voltage Doublers
2005
TC2682 MICROCHIP-TC2682 Datasheet
401Kb / 10P
   Inverting Charge Pump Voltage Doublers
2002
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1697 MAXIM-MAX1697 Datasheet
222Kb / 12P
   60mA, SOT23 Inverting Charge Pump with Shutdown
Rev 0; 7/99
MAX1697 MAXIM-MAX1697_08 Datasheet
379Kb / 13P
   60mA, SOT23 Inverting Charge Pump with Shutdown
Rev 3; 12/08
logo
Microchip Technology
TC1235 MICROCHIP-TC1235 Datasheet
1Mb / 10P
   Inverting Dual (-VIN, -2VIN) Charge Pump Voltage Converters with Shutdown
2001
logo
ON Semiconductor
MC1121 ONSEMI-MC1121 Datasheet
102Kb / 8P
   100mA Charge Pump Voltage Converter with Shutdown
February, 2000 ??Rev. 0
logo
Microchip Technology
TC1121 MICROCHIP-TC1121 Datasheet
442Kb / 14P
   100mA Charge Pump Voltage Converter with Shutdown
2002
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com