công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1306R-BDVUA bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1306R-BDVUA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 150mA CMOS LDO With Select Mode??Operation, Shutdown and RESET Output
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1306R-BDVUA bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Microchip Technology

Back Button TC1306R-BDVUA Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC1306R-BDVUA Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC1306R-BDVUA Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1306R-BDVUA Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1306R-BDVUA Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1306R-BDVUA Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC1306R-BDVUA Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC1306R-BDVUA Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology TC1306R-BDVUA Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 18 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
DS21527C-page 9
TC1306
6.0
TYPICAL CHARACTERISTICS (CONTINUED)
Time (200ms / div)
Shutdown Response
ILOAD = 100μA
VIN = 4.0V
VOUT = 3.0V
COUT = 10μF
Thermal Shutdown Response
VOUT
VIN = 6.0V
VOUT = 2.8V
CIN = 1μF
COUT = 1μF
Time (500ms / div)
3.6V
4.6V
Time (500ms / div)
VOUT2
VOUT1
Line Transient Response
COUT1 = COUT2 = 1μF Tantalum
RLOAD = 30kΩ
VIN
Thermal Shutdown Response
VOUT
VIN = 6.0V
VOUT = 1.8V
CIN = 1μF
COUT = 1μF
Time (500ms / div)
Thermal Shutdown Response
VOUT
VIN = 6.0V
VOUT = 3.0V
CIN = 1μF
COUT = 1μF
Time (500ms / div)
3.6V
4.6V
Time (500ms / div)
VOUT2
VOUT1
Line Transient Response
COUT1 = COUT2 = 10μF Ceramic
RLOAD = 30kΩ
VIN


Số phần tương tự - TC1306R-BDVUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1306R-BDVUA MICROCHIP-TC1306R-BDVUA Datasheet
524Kb / 16P
   Dual 150mA CMOS LDOWith Select Mode??Operation, Shutdown and RESET Output
2002
More results

Mô tả tương tự - TC1306R-BDVUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1305 MICROCHIP-TC1305 Datasheet
530Kb / 18P
   Dual 150mA CMOS LDO With Select Mode??Operation, Shutdown and Independent RESET Output
2002
TC1306 MICROCHIP-TC1306 Datasheet
524Kb / 16P
   Dual 150mA CMOS LDOWith Select Mode??Operation, Shutdown and RESET Output
2002
TC1307 MICROCHIP-TC1307 Datasheet
553Kb / 28P
   Four-Channel CMOS LDO with Select Mode, Shutdown and Independent Reset
2002
logo
Unisonic Technologies
LR1185 UTC-LR1185_16 Datasheet
172Kb / 4P
   150mA CMOS LDO WITH SHUTDOWN AND REFERENCE BYPASS
LR1185 UTC-LR1185 Datasheet
163Kb / 4P
   150mA CMOS LDO WITH SHUTDOWN AND REFERENCE BYPASS
logo
Semtech Corporation
SC1452 SEMTECH-SC1452 Datasheet
116Kb / 7P
   DUAL 150mA LDO REGULATOR WITH PROGRAMMABLE RESET
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC1054 TELCOM-TC1054 Datasheet
123Kb / 12P
   50mA CMOS LDO WITH SHUTDOWN AND ERROR OUTPUT
logo
Microchip Technology
TC56 MICROCHIP-TC56 Datasheet
639Kb / 16P
   150mA, 10V LDO with Shutdown
2002
logo
Semtech Corporation
SC1452 SEMTECH-SC1452_06 Datasheet
288Kb / 15P
   Dual 150mA LDO Regulator with Programmable Reset
logo
Microchip Technology
TC2054 MICROCHIP-TC2054 Datasheet
519Kb / 16P
   50mA, 100mA, and 150mA CMOS LDOs with Shutdown and Error Output
2002
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com