công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AZM100EL07 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Arizona Microtek, Inc

tên linh kiện AZM100EL07
Giải thích chi tiết về linh kiện  ECL/PECL 2-Input XOR/XNOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AZM [Arizona Microtek, Inc]
Trang chủ  http://azmicrotek.com
Logo AZM - Arizona Microtek, Inc

AZM100EL07 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Arizona Microtek, Inc

  AZM100EL07 Datasheet HTML 1Page - Arizona Microtek, Inc AZM100EL07 Datasheet HTML 2Page - Arizona Microtek, Inc AZM100EL07 Datasheet HTML 3Page - Arizona Microtek, Inc AZM100EL07 Datasheet HTML 4Page - Arizona Microtek, Inc AZM100EL07 Datasheet HTML 5Page - Arizona Microtek, Inc AZM100EL07 Datasheet HTML 6Page - Arizona Microtek, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
AZ10EL07
AZ100EL07
ECL/PECL 2-Input XOR/XNOR
1630 S. STAPLEY DR., SUITE 127
• MESA, ARIZONA 85204 • USA • (480) 962-5881 • FAX (480) 890-2541
www.azmicrotek.com
ARIZONA MICROTEK, INC.
FEATURES
260ps Propagation Delay
High Bandwidth Output Transitions
75k
Ω Internal Input Pulldown Resistors
Direct Replacement for ON Semiconductor
MC10EL07 & MC100EL07
DESCRIPTION
The AZ10/100EL07 is a 2-input XOR/XNOR gate. The device is functionally equivalent to the E107 device
with higher performance capabilities. With propagation delays and output transition times significantly faster than
the E107, the EL07 is ideally suited for those applications that require the ultimate in AC performance.
NOTE: Specifications in ECL/PECL tables are valid when thermal equilibrium is established.
LOGIC DIAGRAM AND PINOUT ASSIGNMENT
8
5
6
7
4
3
2
1
VCC
Q
VEE
NC
D0
NC
D1
Q
PIN DESCRIPTION
PIN
FUNCTION
D0, D1
Data Inputs
Q, Q
¯
Data Outputs
VCC
Positive Supply
VEE
Negative Supply
NC
No Connect
PACKAGE AVAILABILITY
PACKAGE
PART NUMBER
MARKING
NOTES
SOIC 8
AZ10EL07D
AZM10EL07
1,2
SOIC 8
AZ100EL07D
AZM100EL07
1,2
TSSOP 8
AZ10EL07T
AZTEL07
1,2
TSSOP 8
AZ100EL07T
AZHEL07
1,2
1
Add R1 at end of part number for 7 inch (1K parts), R2 for 13 inch (2.5K parts)
Tape & Reel.
2
Date Code “YWW” on underside of part.


Số phần tương tự - AZM100EL07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AZM100EL11 ETC-AZM100EL11 Datasheet
137Kb / 6P
   ECL/PECL 1:2 Differential Fanout Buffer
AZM100ELT21 ETC1-AZM100ELT21 Datasheet
146Kb / 5P
   Differential PECL to CMOS/TTL Translator
More results

Mô tả tương tự - AZM100EL07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AZ10EL07 ETC1-AZ10EL07 Datasheet
135Kb / 6P
   ECL/PECL 2-Input XOR/XNOR
logo
ON Semiconductor
MC10EP08 ONSEMI-MC10EP08_16 Datasheet
178Kb / 10P
   ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
August, 2016 ??Rev. 7
MC10EL07 ONSEMI-MC10EL07_06 Datasheet
145Kb / 9P
   5.0 V ECL 2-Input XOR/XNOR
December, 2006 ??Rev. 6
MC10E107 ONSEMI-MC10E107_06 Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL Quint 2-Input XOR/XNOR Gate
November, 2006 ??Rev. 7
MC100EP08DG ONSEMI-MC100EP08DG Datasheet
156Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
September, 2012 ??Rev. 6
MC10EP08DTG ONSEMI-MC10EP08DTG Datasheet
156Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
September, 2012 ??Rev. 6
logo
Semtech Corporation
SK10EL07U SEMTECH-SK10EL07U Datasheet
110Kb / 4P
   2-Input XOR/XNOR
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL07 MICREL-SY10EL07 Datasheet
47Kb / 4P
   2-INPUT XOR/XNOR
logo
ON Semiconductor
MC10EL07 ONSEMI-MC10EL07 Datasheet
71Kb / 2P
   2-Input XOR/XNOR
1996 REV 2
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL07 MICREL-SY10EL07_06 Datasheet
49Kb / 4P
   2-INPUT XOR/XNOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com