công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPM14 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPM14
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single phase energy metering IC with pulsed output and digital calibration
Download  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPM14 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STPM14 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPM14 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPM14 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPM14 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STPM14 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STPM14 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STPM14 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STPM14 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STPM14 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 43 page
background image
STPM11/12/13/14
Typical performance characteristics
11/43
6
Typical performance characteristics
Figure 3.
Supply current vs supply voltage,
TA=25°C
Figure 4.
RC Oscillator frequency vs VCC,
R=12k
Ω, TA=25°C
Figure 5.
RC Oscillator: Frequency jitter vs
temperature
Figure 6.
Analog voltage regulator: Line -
load regulation
Figure 7.
Digital voltage regulator: Line - load
regulation
Figure 8.
Voltage channel linearity at
different VCC voltages


Số phần tương tự - STPM14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPM14 STMICROELECTRONICS-STPM14 Datasheet
1Mb / 45P
   Single phase energy metering IC with pulsed output and digital calibration
STPM14ATR STMICROELECTRONICS-STPM14ATR Datasheet
1Mb / 45P
   Single phase energy metering IC with pulsed output and digital calibration
More results

Mô tả tương tự - STPM14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPM11 STMICROELECTRONICS-STPM11_08 Datasheet
1Mb / 45P
   Single phase energy metering IC with pulsed output and digital calibration
logo
Analog Devices
ADE7752B AD-ADE7752B Datasheet
326Kb / 27P
   Polyphase Energy Metering IC with Pulsed Output
Rev. PrA
logo
ams AG
AS8168 AMSCO-AS8168 Datasheet
250Kb / 30P
   Single Phase Average Energy Metering IC with On-Chip Calibration, Stepper Motor Drive and LED Output
AS8118 AMSCO-AS8118_1 Datasheet
287Kb / 30P
   Single Phase Instantaneous Energy Metering IC with On-Chip Calibration, Stepper Motor Drive and LED Output
AS8118 AMSCO-AS8118 Datasheet
36Kb / 1P
   Single Phase Instantaneous Energy Metering IC with On-Chip Calibration, Stepper Motor Drive and LED Output
logo
Analog Devices
ADE7752 AD-ADE7752 Datasheet
474Kb / 10P
   Three Phase Energy Metering IC with Pulse Output
REV. PrB 08/01
ADE7763 AD-ADE7763 Datasheet
1Mb / 56P
   Single-Phase Active and Apparent Energy Metering IC
REV. A
ADE7763 AD-ADE7763_15 Datasheet
828Kb / 56P
   Single-Phase Active and Apparent Energy Metering IC
REV. C
ADE7763 AD-ADE7763_13 Datasheet
828Kb / 56P
   Single-Phase Active and Apparent Energy Metering IC
REV. C
logo
STMicroelectronics
STPM01 STMICROELECTRONICS-STPM01 Datasheet
775Kb / 56P
   Programmable single phase energy metering IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com