công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CXXXMB290-SXX00 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Cree, Inc

tên linh kiện CXXXMB290-SXX00
Giải thích chi tiết về linh kiện  MegaBright짰 Generation II LEDs
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREE [Cree, Inc]
Trang chủ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

CXXXMB290-SXX00 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Cree, Inc

  CXXXMB290-SXX00 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc CXXXMB290-SXX00 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc CXXXMB290-SXX00 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc CXXXMB290-SXX00 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc CXXXMB290-SXX00 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc CXXXMB290-SXX00 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc CXXXMB290-SXX00 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Copyright © 2005-2006 Cree, Inc. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. Cree,
the Cree logo, G•SiC and MegaBright are registered trademarks, and MegaBright Max, MB Max and MB are trademarks of Cree,
Inc.
6
CPR3CK Rev. C
Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
USA Tel: +1.919.313.5300
www.cree.com
Standard Bins for CxxxMB290-Sxx00 (continued)
505MB
C505MB290-S0600
C505MB290-0205
C505MB290-0206
C505MB290-0203
C505MB290-0204
C505MB290-0201
C505MB290-0202
500nm
505nm
510nm
9.0 mW
7.5 mW
6.0 mW
Dominant Wavelength
527MB
C527MB290-S0500
C527MB290-0207
C527MB290-0208
C527MB290-0209
C527MB290-0204
C527MB290-0205
C527MB290-0206
C527MB290-0201
C527MB290-0202
C527MB290-0203
520 nm
525 nm
530 nm
535 nm
7.0 mW
6.0 mW
5.0 mW
Dominant Wavelength


Số phần tương tự - CXXXMB290-SXX00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CXXXDA1000-SXX000 CREE-CXXXDA1000-SXX000 Datasheet
462Kb / 5P
   Direct Attach LED Technology Rectangular LED RF Performance
CXXXDA3547-SXXX00 CREE-CXXXDA3547-SXXX00 Datasheet
403Kb / 5P
   Rectangular LED RF Performance High Reliability - Eutectic Attach
CXXXDA700-SXX000 CREE-CXXXDA700-SXX000 Datasheet
418Kb / 5P
   Direct Attach LED Technology Rectangular LED RF Performance
CXXXEZ1000-SXX000 CREE-CXXXEZ1000-SXX000 Datasheet
305Kb / 6P
   Cree짰 EZ1000??LEDs
CXXXEZ1000-SXX000-2 CREE-CXXXEZ1000-SXX000-2 Datasheet
456Kb / 5P
   EZBright LED Technology Low Forward Voltage
More results

Mô tả tương tự - CXXXMB290-SXX00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Marktech Corporate
MB290 MARKTECH-MB290_15 Datasheet
279Kb / 7P
   Generation II LEDs
CB290 MARKTECH-CB290_15 Datasheet
356Kb / 4P
   Generation II LEDs
CB230 MARKTECH-CB230 Datasheet
347Kb / 4P
   Generation II LEDs
MB290 MARKTECH-MB290 Datasheet
279Kb / 7P
   Generation II LEDs
CB290 MARKTECH-CB290 Datasheet
356Kb / 4P
   Generation II LEDs
CB230 MARKTECH-CB230_15 Datasheet
347Kb / 4P
   Generation II LEDs
C430CB290-S2100 MARKTECH-C430CB290-S2100 Datasheet
356Kb / 4P
   SuperBlue Generation II LEDs
logo
Cree, Inc
C430CB290-S2100 CREE-C430CB290-S2100_16 Datasheet
280Kb / 4P
   SuperBlue Generation II LEDs
logo
Marktech Corporate
C430CB230-S2100 MARKTECH-C430CB230-S2100 Datasheet
347Kb / 4P
   SuperBlue Generation II LEDs
C460MB290-0221 MARKTECH-C460MB290-0221 Datasheet
279Kb / 7P
   MegaBright Generation II LEDs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com