công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9301R20KL.25XX bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Bi technologies

tên linh kiện 9301R20KL.25XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-13/16 Diameter 3-Turn Wirewound Precision Potentiometer
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BITECH [Bi technologies]
Trang chủ  http://www.bitechnologies.com
Logo BITECH - Bi technologies

9301R20KL.25XX bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Bi technologies

  9301R20KL.25XX Datasheet HTML 1Page - Bi technologies 9301R20KL.25XX Datasheet HTML 2Page - Bi technologies 9301R20KL.25XX Datasheet HTML 3Page - Bi technologies 9301R20KL.25XX Datasheet HTML 4Page - Bi technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
2-132
Model 9300 Series
9301: 2606, 2607, 2626, 2627, 2646, 2647, RB
MATCHING TURNS COUNTING DIALS
ORDERING INFORMATION
9301 R 10K L.25 XX
Model Series
Resistance Prefix
Resistance Value
Optional Special
Feature Code
Linearity
(CCW)
(S)
(CW)
Metric equivalents, based on 1 inch = 25.4mm are rounded to
the same number of significant figures as in the original
English units and are provided for general information only.
Tolerances unless otherwise specified:
Linear = ± .01 inches
(.25mm)
Angular = ± 2 degrees
NOTES
mm
INCH
CIRCUIT DIAGRAM
SPECIAL FEATURES
Center Tap
CT
Linearity Tape
LT
Rear Shaft Extension
RS
Flatted Shaft
FS
Slotted Shaft
SS
Shaft Lock (9301 only)
SL


Số phần tương tự - 9301R20KL.25XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
9301 NSC-9301 Datasheet
76Kb / 3P
   1-OF-10 DECODERS
logo
List of Unclassifed Man...
9301 ETC2-9301 Datasheet
164Kb / 1P
   ACCEPTS 20 PIN PLCC BUILD PLUG-IN TEST CIRCUITS AND MODULES
logo
Bi technologies
9301 BITECH-9301 Datasheet
60Kb / 4P
   1-13/16 Diameter 3-Turn Wirewound Precision Potentiometer
logo
Keystone Electronics Co...
9301 KEYSTONE-9301 Datasheet
130Kb / 1P
   MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 10-32
logo
Heyco.
9301 HEYCO-9301 Datasheet
152Kb / 2P
   Snap Rivets
More results

Mô tả tương tự - 9301R20KL.25XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bi technologies
9301 BITECH-9301 Datasheet
60Kb / 4P
   1-13/16 Diameter 3-Turn Wirewound Precision Potentiometer
7601 BITECH-7601 Datasheet
64Kb / 4P
   1-13/16 Diameter 10-Turn Wirewound Precision Potentiometer
7600 BITECH-7600 Datasheet
63Kb / 4P
   1-13/16 Diameter 10-Turn Wirewound Precision Potentiometer
AR10KT2L.25XX BITECH-AR10KT2L.25XX Datasheet
103Kb / 4P
   1-13/16 Diameter 10-Turn Wirewound Precision Potentiometer
logo
List of Unclassifed Man...
5311 ETC2-5311 Datasheet
76Kb / 3P
   1-5/16 Diameter Single Turn Wirewound Precision Potentiometer
logo
Bi technologies
5710 BITECH-5710 Datasheet
120Kb / 4P
   3 Diameter Single Turn Wirewound Precision Potentiometer
7380 BITECH-7380 Datasheet
78Kb / 5P
   7/8 Diameter 3-Turn Wirewound Precision Potentiometer
7381 BITECH-7381 Datasheet
294Kb / 4P
   7/8 Diameter 3-Turn Wirewound Precision Potentiometer
logo
Vishay Siliconix
860 VISHAY-860 Datasheet
158Kb / 4P
   1 - 13/16” (46mm) Three and Ten Turn Wirewound Precision Potentiometer
Revision 16-Jul-03
logo
Bi technologies
5610 BITECH-5610 Datasheet
102Kb / 4P
   2 Diameter Single Turn Wirewound Precision Potentiometer
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com