công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STG3699AUTR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STG3699AUTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE 0.5廓 MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK-BEFORE-MAKE FEATURE
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STG3699AUTR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STG3699AUTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STG3699AUTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STG3699AUTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STG3699AUTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STG3699AUTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STG3699AUTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STG3699AUTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STG3699AUTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STG3699AUTR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
STG3699A
8/14
Package Mechanical Data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in ECOPACK® packages. These
packages have a Lead-free second level interconnect . The category of second Level Interconnect is
marked on the package and on the inner box label, in compliance with JEDEC Standard JESD97. The
maximum ratings related to soldering conditions are also marked on the inner box label. ECOPACK is an
ST trademark. ECOPACK specifications are available at: www.st.com.


Số phần tương tự - STG3699AUTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STG3699A STMICROELECTRONICS-STG3699A Datasheet
525Kb / 11P
   LOW VOLTAGE 0.5ohm MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3699AQTR STMICROELECTRONICS-STG3699AQTR Datasheet
525Kb / 11P
   LOW VOLTAGE 0.5ohm MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
More results

Mô tả tương tự - STG3699AUTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STG3699 STMICROELECTRONICS-STG3699_05 Datasheet
371Kb / 12P
   LOW VOLTAGE 0.5廓 MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3699B STMICROELECTRONICS-STG3699B_07 Datasheet
259Kb / 18P
   Low voltage 0.5 廓 max, quad SPDT switch with break-before-make feature
STG3699 STMICROELECTRONICS-STG3699 Datasheet
274Kb / 12P
   LOW VOLTAGE 0.5??MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3684 STMICROELECTRONICS-STG3684_05 Datasheet
562Kb / 11P
   LOW VOLTAGE 0.5廓 MAX DUAL SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3155 STMICROELECTRONICS-STG3155 Datasheet
383Kb / 18P
   Low voltage 0.5廓 Max single SPDT switch with break-before-make feature
STG3690 STMICROELECTRONICS-STG3690_05 Datasheet
523Kb / 12P
   LOW VOLTAGE 5廓 MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3680 STMICROELECTRONICS-STG3680_05 Datasheet
531Kb / 11P
   LOW VOLTAGE 0.5/0.8廓 MAX DUAL SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3699B STMICROELECTRONICS-STG3699B Datasheet
264Kb / 19P
   Low Voltage 0.5ohm Max, Quad SPDT Switch with break-before-make feature
STG3690 STMICROELECTRONICS-STG3690 Datasheet
171Kb / 11P
   LOW VOLTAGE 5ohm MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
STG3699A STMICROELECTRONICS-STG3699A Datasheet
525Kb / 11P
   LOW VOLTAGE 0.5ohm MAX QUAD SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com