công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP4NK80Z bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP4NK80Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 800V - 3廓 - 3A - TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener - Protected SuperMESH??MOSFET
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP4NK80Z bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STP4NK80Z_06 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP4NK80Z_06 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP4NK80Z_06 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP4NK80Z_06 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP4NK80Z_06 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP4NK80Z_06 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP4NK80Z_06 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP4NK80Z_06 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP4NK80Z_06 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
Test circuit
STP4NK80Z - STP4NK80ZFP - STD4NK80Z - STD4NK80Z-1
10/18
3
Test circuit
Figure 16. Unclamped Inductive load test
circuit
Figure 17. Unclamped Inductive waveform
Figure 18. Switching times test circuit for
resistive load
Figure 19. Gate charge test circuit
Figure 20. Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times


Số phần tương tự - STP4NK80Z_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP4NK80ZFP STMICROELECTRONICS-STP4NK80ZFP Datasheet
620Kb / 13P
   N-CHANNEL 800V - 3ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STP4NK80ZFP VBSEMI-STP4NK80ZFP Datasheet
2Mb / 9P
   Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP4NK80Z_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP4NK80Z STMICROELECTRONICS-STP4NK80Z Datasheet
620Kb / 13P
   N-CHANNEL 800V - 3ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
STP3NK80Z STMICROELECTRONICS-STP3NK80Z_06 Datasheet
537Kb / 18P
   N-channel 800V - 3.8廓 - 2.5A - TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STP5NK40Z STMICROELECTRONICS-STP5NK40Z Datasheet
601Kb / 13P
   N-CHANNEL 400V - 1.47ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP3NK90Z STMICROELECTRONICS-STP3NK90Z Datasheet
613Kb / 13P
   N-CHANNEL 900V - 4.1ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP4NK50Z STMICROELECTRONICS-STP4NK50Z Datasheet
664Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V - 2.4ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP5NK80Z STMICROELECTRONICS-STP5NK80Z Datasheet
353Kb / 15P
   N-channel 800V - 1.9廓 - 4.3A - TO-220/TO-220FP Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STP7NK40Z STMICROELECTRONICS-STP7NK40Z Datasheet
605Kb / 13P
   N-CHANNEL 400V-0.85ohm-5.4A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STD2NK90Z STMICROELECTRONICS-STD2NK90Z_06 Datasheet
604Kb / 18P
   N-channel 900V - 5廓 - 2.1A - TO-220 /DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STP3NK80Z STMICROELECTRONICS-STP3NK80Z Datasheet
608Kb / 13P
   N-CHANNEL 800V - 3.8W - 2.5A TO-220/FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
September 2003
STD3NK80Z STMICROELECTRONICS-STD3NK80Z_09 Datasheet
888Kb / 18P
   N-channel 800 V, 3.8 廓, 2.5 A, TO-220, TO-220FP, DPAK, IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com