công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DER-105 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Power Integrations, Inc.

tên linh kiện DER-105
Giải thích chi tiết về linh kiện  19.3 W Wide Range Flyback Power Supply using TOP243Y
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERINT [Power Integrations, Inc.]
Trang chủ  http://www.powerint.com
Logo POWERINT - Power Integrations, Inc.

DER-105 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Power Integrations, Inc.

  DER-105 Datasheet HTML 1Page - Power Integrations, Inc. DER-105 Datasheet HTML 2Page - Power Integrations, Inc. DER-105 Datasheet HTML 3Page - Power Integrations, Inc. DER-105 Datasheet HTML 4Page - Power Integrations, Inc. DER-105 Datasheet HTML 5Page - Power Integrations, Inc. DER-105 Datasheet HTML 6Page - Power Integrations, Inc. DER-105 Datasheet HTML 7Page - Power Integrations, Inc. DER-105 Datasheet HTML 8Page - Power Integrations, Inc. DER-105 Datasheet HTML 9Page - Power Integrations, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 24 page
background image
DER-105
19.3 W Wide Range Multiple Output Flyback
October 26, 2005
Page 3 of 24
Power Integrations
Tel: +1 408 414 9200 Fax: +1 408 414 9201
www.powerint.com
1
Introduction
This document is an engineering report describing a wide-range non-isolated StackFET
®
Flyback converter using TOPSwitch-GX TOP243Y.
The document contains the power supply specification, schematic, bill-of-materials,
transformer documentation, printed circuit layout, and performance data.
Figure 1 – Populated Circuit Board Photograph


Số phần tương tự - DER-105

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Integrations, Inc...
DER-100 POWERINT-DER-100 Datasheet
691Kb / 22P
   24 W Primary-side Regulated Flyback Power Supply using TOP245Y
DER-106 POWERINT-DER-106 Datasheet
939Kb / 29P
   15W Flyback Power Supply using TOP244P
DER-107 POWERINT-DER-107 Datasheet
1,010Kb / 26P
   10W Compact Power Supply using TOP245R
DER-108 POWERINT-DER-108 Datasheet
974Kb / 19P
   7.2 W Dual Output Power Supply using TNY267G
DER-109 POWERINT-DER-109 Datasheet
408Kb / 14P
   0.7W Power Supply using LNK353P
More results

Mô tả tương tự - DER-105

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power Integrations, Inc...
DER-58 POWERINT-DER-58 Datasheet
883Kb / 22P
   3W Wide Range Flyback Power Supply using LNK304P
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ISA142V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA142V1 Datasheet
219Kb / 4P
   50 W, wide-range, high power factor flyback converter using the L6564
November 2013 Rev 1
AN2838 STMICROELECTRONICS-AN2838 Datasheet
1Mb / 23P
   35 W wide-range high power factor flyback converter evaluation
logo
Power Integrations, Inc...
DER-100 POWERINT-DER-100 Datasheet
691Kb / 22P
   24 W Primary-side Regulated Flyback Power Supply using TOP245Y
DI-124 POWERINT-DI-124 Datasheet
341Kb / 2P
   Ultra-wide Input Range (57-580 VAC) Flyback Power Supply
DER-106 POWERINT-DER-106 Datasheet
939Kb / 29P
   15W Flyback Power Supply using TOP244P
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL1532TQFN BELLING-BL1532TQFN Datasheet
276Kb / 12P
   Wide Power Supply Range
BL1554 BELLING-BL1554 Datasheet
312Kb / 6P
   Wide Power Supply Range
logo
Cree, Inc
CRD15DD17P CREE-CRD15DD17P Datasheet
434Kb / 1P
   15DD17P: Wide Input Voltage Range (300 VDC 1200 VDC) 15 W Flyback Auxiliary Power Supply Board
logo
Texas Instruments
TL499A TI-TL499A Datasheet
114Kb / 8P
[Old version datasheet]   WIDE-RANGE POWER-SUPPLY CONTROLLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com