công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ABT534APW bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện 74ABT534APW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal D-type flip-flop, inverting (3-State)
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

74ABT534APW bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button 74ABT534APW Datasheet HTML 2Page - International Rectifier 74ABT534APW Datasheet HTML 3Page - International Rectifier 74ABT534APW Datasheet HTML 4Page - International Rectifier 74ABT534APW Datasheet HTML 5Page - International Rectifier 74ABT534APW Datasheet HTML 6Page - International Rectifier 74ABT534APW Datasheet HTML 7Page - International Rectifier 74ABT534APW Datasheet HTML 8Page - International Rectifier 74ABT534APW Datasheet HTML 9Page - International Rectifier 74ABT534APW Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74ABT534A
Octal D-type flip-flop, inverting (3-State)
1997 Feb 03
6
AC SETUP REQUIREMENTS
GND = 0V, tR = tF = 2.5ns, CL = 50pF, RL = 500Ω
LIMITS
SYMBOL
PARAMETER
WAVEFORM
Tamb = +25oC
VCC = +5.0V
Tamb = -40 to
+85oC
VCC = +5.0V ±0.5V
UNIT
Min
Typ
Min
ts(H)
ts(L)
Setup time, High or Low
Dn to CP
2
1.0 1
1.0 1
0.4
0.3
1.0 1
1.0 1
ns
th(H)
th(L)
Hold time, High or Low
Dn to CP
2
0.5
0.5
–0.3
–0.4
0.5
0.5
ns
tw(H)
tw(L)
CP pulse width
High or Low
1
1.5 1
2.0 1
0.8
1.0
1.5 1
2.0 1
ns
NOTE:
1. This datasheet limit may vary among suppliers.
AC WAVEFORMS
VM = 1.5V, VIN = GND to 3.0V
tw(H)
VM
VM
VM
VM
VM
1/fMAX
tPLH
tPHL
CP
Qn
tw(L)
SA00165
Waveform 1. Propagation Delay, Clock Input to Output, Clock
Pulse Width, and Maximum Clock Frequency
VM
Dn
VM
VM
VM
VM
VM
CP
ts(H)
th(H)
ts(L)
th(L)
NOTE: The shaded areas indicate when the input is permitted
to change for predictable output performance.
SA00107
Waveform 2. Data Setup and Hold Times
OE
VM
tPZH
tPHZ
0V
VOH –0.3V
Qn
VM
VM
SA00166
Waveform 3. 3-State Output Enable Time to High Level and
Output Disable Time from High Level
OE
tPZL
tPLZ
VOL +0.3V
Qn
VM
VM
VM
SA00167
Waveform 4. 3-State Output Enable Time to Low Level and
Output Disable Time from Low Level


Số phần tương tự - 74ABT534APW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT534A PHILIPS-74ABT534A Datasheet
111Kb / 12P
   Octal D-type flip-flop, inverting 3-State
1997 Feb 03
More results

Mô tả tương tự - 74ABT534APW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT534A PHILIPS-74ABT534A Datasheet
111Kb / 12P
   Octal D-type flip-flop, inverting 3-State
1997 Feb 03
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HC534A KODENSHI-KK74HC534A Datasheet
250Kb / 6P
   Octal 3-State Inverting D Flip-Flop
logo
Motorola, Inc
MC74HC564A MOTOROLA-MC74HC564A Datasheet
188Kb / 8P
   Octal 3-State Inverting D Flip-Flop
logo
System Logic Semiconduc...
HC534 SLS-HC534 Datasheet
53Kb / 5P
   Octal 3-State Inverting D Flip-Flop
logo
NXP Semiconductors
74LVT534 PHILIPS-74LVT534 Datasheet
100Kb / 12P
   3.3V Octal D-type flip-flop; inverting 3-State
1998 Feb 19
logo
ON Semiconductor
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A Datasheet
196Kb / 8P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
March, 2000 ??Rev. 8
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A_14 Datasheet
122Kb / 7P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
August, 2014 ??Rev. 14
logo
Motorola, Inc
MC54-74HC374A MOTOROLA-MC54-74HC374A Datasheet
253Kb / 8P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
logo
ON Semiconductor
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A_11 Datasheet
149Kb / 9P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
May, 2011 ??Rev. 12
logo
STMicroelectronics
M74HC534 STMICROELECTRONICS-M74HC534 Datasheet
406Kb / 11P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUT INVERTING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com