công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ABT534AD bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - International Rectifier

tên linh kiện 74ABT534AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal D-type flip-flop, inverting (3-State)
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

74ABT534AD bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - International Rectifier

Back Button 74ABT534AD Datasheet HTML 4Page - International Rectifier 74ABT534AD Datasheet HTML 5Page - International Rectifier 74ABT534AD Datasheet HTML 6Page - International Rectifier 74ABT534AD Datasheet HTML 7Page - International Rectifier 74ABT534AD Datasheet HTML 8Page - International Rectifier 74ABT534AD Datasheet HTML 9Page - International Rectifier 74ABT534AD Datasheet HTML 10Page - International Rectifier 74ABT534AD Datasheet HTML 11Page - International Rectifier 74ABT534AD Datasheet HTML 12Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74ABT534A
Octal D-type flip-flop, inverting (3-State)
1997 Feb 03
10
SSOP20:
plastic shrink small outline package; 20 leads; body width 5.3 mm
SOT339-1


Số phần tương tự - 74ABT534AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT534A PHILIPS-74ABT534A Datasheet
111Kb / 12P
   Octal D-type flip-flop, inverting 3-State
1997 Feb 03
More results

Mô tả tương tự - 74ABT534AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABT534A PHILIPS-74ABT534A Datasheet
111Kb / 12P
   Octal D-type flip-flop, inverting 3-State
1997 Feb 03
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HC534A KODENSHI-KK74HC534A Datasheet
250Kb / 6P
   Octal 3-State Inverting D Flip-Flop
logo
Motorola, Inc
MC74HC564A MOTOROLA-MC74HC564A Datasheet
188Kb / 8P
   Octal 3-State Inverting D Flip-Flop
logo
System Logic Semiconduc...
HC534 SLS-HC534 Datasheet
53Kb / 5P
   Octal 3-State Inverting D Flip-Flop
logo
NXP Semiconductors
74LVT534 PHILIPS-74LVT534 Datasheet
100Kb / 12P
   3.3V Octal D-type flip-flop; inverting 3-State
1998 Feb 19
logo
ON Semiconductor
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A Datasheet
196Kb / 8P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
March, 2000 ??Rev. 8
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A_14 Datasheet
122Kb / 7P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
August, 2014 ??Rev. 14
logo
Motorola, Inc
MC54-74HC374A MOTOROLA-MC54-74HC374A Datasheet
253Kb / 8P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
logo
ON Semiconductor
MC74HC374A ONSEMI-MC74HC374A_11 Datasheet
149Kb / 9P
   Octal 3-State Non-Inverting D Flip-Flop
May, 2011 ??Rev. 12
logo
STMicroelectronics
M74HC534 STMICROELECTRONICS-M74HC534 Datasheet
406Kb / 11P
   OCTAL D-TYPE FLIP FLOP WITH 3 STATE OUTPUT INVERTING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com