công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1576 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1576
Giải thích chi tiết về linh kiện  FM/IF amplifier/demodulator circuit
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1576 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1576 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1576 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1576 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1576 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA1576 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA1576 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA1576 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA1576 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TDA1576 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
1998 Nov 18
11
Philips Semiconductors
Product specification
FM/IF amplifier/demodulator circuit
TDA1576
Fig.11 An example of the TDA1576 when using a demodulator with two tuned circuits.
handbook, full pagewidth
MGE457
L1
(1)
(1)
1 k
560
pF
560
pF
L2
390
39 pF
39 pF
33 pF
33 pF
C8-9
VoAF
98
7
6
4
3
TDA1576
Adjustment of the demodulator circuit is obtained with an IF signal which is higher than the 3 dB limiting level; L2 should be short-circuited or detuned;
L1 should be adjusted to minimum d2 distortion, and then L2 to minimum d2 distortion.
(1) Coil data: L1 = L2 = 0.38
µH; Qo = 70; coil former KAN (C).
Fig.12 Total harmonic distortion as a function of detuning; fm = 400 Hz; C8−9 = 6.8 nF; ∆f= ±75 kHz; Vo = 330 mV
for a frequency deviation
∆f= ±75 kHz.
handbook, full pagewidth
+75
−75
−50
+25
MGE467
+50
−25
0
0.1
0.2
0.3
THD
(%)
(fo = 10.7 MHz)
∆f (kHz)


Số phần tương tự - TDA1576

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1576T PHILIPS-TDA1576T Datasheet
110Kb / 16P
   FM/IF amplifier/demodulator circuit
1998 Nov 18
More results

Mô tả tương tự - TDA1576

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1576T PHILIPS-TDA1576T Datasheet
110Kb / 16P
   FM/IF amplifier/demodulator circuit
1998 Nov 18
logo
TEMIC Semiconductors
TBA120T TEMIC-TBA120T Datasheet
78Kb / 4P
   FM IF amplifier and demodulator
logo
List of Unclassifed Man...
TBA129 ETC-TBA129 Datasheet
78Kb / 4P
   FM IF AMPLIFIER WITH DEMODULATOR
logo
Siemens Semiconductor G...
S041P SIEMENS-S041P Datasheet
55Kb / 6P
   FM IF AMPLIFIER WITH DEMODULATOR
logo
NXP Semiconductors
TDA1596 PHILIPS-TDA1596 Datasheet
346Kb / 20P
   IF amplifier/demodulator for FM radio receivers
April 1991
TDA1596T PHILIPS-TDA1596T Datasheet
400Kb / 22P
   IF amplifier/demodulator for FM radio receivers
April 1991
TDA1599 PHILIPS-TDA1599 Datasheet
262Kb / 22P
   IF amplifier/demodulator for FM radio receivers
May 1994
TDA1597 PHILIPS-TDA1597 Datasheet
200Kb / 24P
   IF amplifier/demodulator for FM radio receivers
1997 Feb 27
TDA1593 PHILIPS-TDA1593 Datasheet
107Kb / 20P
   IF amplifier/demodulator for FM car radio receivers
1996 Oct 10
TEA6850 PHILIPS-TEA6850 Datasheet
268Kb / 20P
   IF filter / amplifier / demodulator for FM radio receivers
July 1994
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com