công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1572 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1572
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM receiver circuit
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1572 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1572 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1572 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1572 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1572 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1572 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1572 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1572 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1572 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA1572 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
December 1987
7
Philips Semiconductors
Product specification
AM receiver circuit
TDA1572
Buffered oscillator output (pin 12)
DC output voltage
VO
0,8
V
Output signal amplitude
(peak-to-peak value)
Vo(p-p)
320
mV
Output impedance
ZO
170
−Ω
Output current
−I
O(peak)
−−
3mA
IF, AGC and AF stages
DC input voltage (pins 3 and 4)
VI
2,0
V
IF input impedance (pins 3 to 4)
Zi
2,4
3,0
3,9
k
IF input capacitance
Ci
7
pF
IF input voltage for
THD = 3% at m = 80% (pins 3 and 4)
Vi
90
mV
IF output impedance (pin 10)
Zo
50
−Ω
Unloaded IF output voltage
at Vi = 10 mV (pin 10)
Vo
180
230
290
mV
Voltage gain before start of AGC
(pins 3 to 4; 6 to 18)
Gv
68
dB
AGC range of IF stages: change of
V3-4 for 1 dB change of Vo(AF);
V3-4 (ref) = 75 mV
∆Vv
55
dB
AF output voltage at V3-4(IF) = 50 µVVo(AF)
130
mV
AF output voltage at V3-4(IF) = 1 mV
Vo(AF)
310
mV
AF output impedance (pin 6)
Zo
2,8
3,5
4,2
k
Indicator driver (pin 11)
Output voltage at Vi = 0 mV;
RL = 2,7 kΩ
Vo
−−
140
mV
Output voltage at Vi = 500 mV;
RL = 2,7 kΩ
Vo
2,5
2,8
3,1
V
Load resistance
RL
1,5
−−
k
Standby switch
Switching threshold at;
VP = 7,5 to 18 V
Tamb = −40 to +80 °C
ON-voltage
V2-1
0
2,0
V
OFF-voltage
V2-1
3,5
20,0
V
ON-current at V2-1 = 0 V
−I2
100
200
µA
OFF-current at V2-1 = 20 V
I2−
10
µA
PARAMETER
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT


Số phần tương tự - TDA1572

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1572T PHILIPS-TDA1572T Datasheet
221Kb / 20P
   AM receiver
May 1992
More results

Mô tả tương tự - TDA1572

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
TCA440 SIEMENS-TCA440 Datasheet
350Kb / 17P
   AM Receiver Circuit
logo
NXP Semiconductors
TDA1072AT PHILIPS-TDA1072AT Datasheet
256Kb / 21P
   AM receiver circuit
March 1989
logo
TEMIC Semiconductors
TDA1072A TEMIC-TDA1072A Datasheet
253Kb / 8P
   AM Receiver Circuit
logo
Gunter Seniconductor Gm...
TCA440 GSG-TCA440 Datasheet
162Kb / 12P
   AM - Receiver Circuit
logo
NXP Semiconductors
TDA1072A PHILIPS-TDA1072A Datasheet
647Kb / 20P
   AM receiver circuit
May 1984
logo
List of Unclassifed Man...
TCA440 ETC-TCA440 Datasheet
73Kb / 11P
   AM - Receiver Circuit
logo
NXP Semiconductors
TEA5592 PHILIPS-TEA5592 Datasheet
466Kb / 14P
   AM/FM radio receiver circuit?
October 1990
TEA5594 PHILIPS-TEA5594 Datasheet
108Kb / 17P
   AM/FM radio receiver circuit
March 1991
logo
NTE Electronics
NTE787 NTE-NTE787 Datasheet
24Kb / 3P
   Integrated Circuit AM Receiver Subsystem
logo
NXP Semiconductors
TEA5591 PHILIPS-TEA5591 Datasheet
282Kb / 22P
   AM/FM radio receiver circuit
June 1989
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com