công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1563 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1563
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 x 25 W high efficiency car radio power amplifier
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1563 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1563 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1563 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1563 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1563 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA1563 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA1563 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA1563 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA1563 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TDA1563 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 32 page
background image
2000 Feb 09
11
Philips Semiconductors
Product specification
2
× 25 W high efficiency car radio power
amplifier
TDA1563Q
TEST AND APPLICATION INFORMATION
handbook, full pagewidth
MGR180
3
CIN
25 k
60
k
60
k
60
k
60
k
Vref
OUT2
OUT2
+
10
11
CSE
4
2
IN1
1
IN1
+
OUT1
+
OUT1
8
7
STANDBY
LOGIC
CLIP AND
DIAGNOSTIC
612
14
15
MODE
SC
DIAG
CLIP
9
GND
VP2
13
VP1
5
TDA1563Q
1
µF
1000
µF
220 nF
0.5Rs
220 nF
0.5Rs
+
+
Vms
VP
Vlogic
Rpu
Rpu
10%
2.5%
16
IN2
17
IN2
+
220 nF
0.5Rs
100 nF
100 nF
3.9
4
3.9
100 nF
100 nF
3.9
4
3.9
220 nF
0.5Rs
+
+
220 nF
2200
µF
signal ground
power ground
Fig.7 Application diagram.
Connect Boucherot filter to pin 8 or pin 10 with the shortest possible connection.


Số phần tương tự - TDA1563

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1560 PHILIPS-TDA1560 Datasheet
116Kb / 16P
   40 W car radio high power amplifier
1996 May 14
TDA1560Q PHILIPS-TDA1560Q Datasheet
116Kb / 16P
   40 W car radio high power amplifier
1996 May 14
TDA1561 PHILIPS-TDA1561 Datasheet
244Kb / 24P
   2 x 23 W high efficiency car radio power amplifier
1997 Aug 14
TDA1561Q PHILIPS-TDA1561Q Datasheet
244Kb / 24P
   2 x 23 W high efficiency car radio power amplifier
1997 Aug 14
TDA1562 PHILIPS-TDA1562 Datasheet
124Kb / 20P
   70 W high efficiency power amplifier with diagnostic facility
1998 Apr 07
More results

Mô tả tương tự - TDA1563

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1564 PHILIPS-TDA1564 Datasheet
224Kb / 30P
   High efficiency 2 X 25 W/4 stereo car radio power amplifier
2004 Jan 27
TDA1561Q PHILIPS-TDA1561Q Datasheet
244Kb / 24P
   2 x 23 W high efficiency car radio power amplifier
1997 Aug 14
TDA1565TH PHILIPS-TDA1565TH Datasheet
236Kb / 27P
   High efficiency 2 x 40 W / 2 ohm stereo car radio power amplifier
2004 Jan 27
TDA8567Q PHILIPS-TDA8567Q Datasheet
257Kb / 20P
   4 x 25 W BTL quad car radio power amplifier
1998 Sep 23
TDA8568Q PHILIPS-TDA8568Q Datasheet
256Kb / 20P
   4 x 25 W BTL quad car radio power amplifier
1998 Sep 23
TDA8569Q PHILIPS-TDA8569Q Datasheet
288Kb / 20P
   4 x 25 W BTL quad car radio power amplifier
1997 Mar 27
TDA1519 PHILIPS-TDA1519 Datasheet
84Kb / 10P
   2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
logo
STMicroelectronics
TDA7376PD STMICROELECTRONICS-TDA7376PD_09 Datasheet
293Kb / 14P
   2 x 35 W power amplifier for car radio
logo
NXP Semiconductors
TDA1552Q-N4112 PHILIPS-TDA1552Q-N4112 Datasheet
66Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1552Q PHILIPS-TDA1552Q Datasheet
83Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
July 1994
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com