công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1541 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1541
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 16-bit DAC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1541 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1541 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1541 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1541 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1541 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1541 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1541 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1541 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1541 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA1541 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
November 1985
7
Philips Semiconductors
Product specification
Dual 16-bit DAC
TDA1541
CHARACTERISTICS
VDD = + 5 V; VDD1 = −5 V; VDD2 = −12 V; Tamb = + 25 °C; measured in Fig. 1; unless otherwise specified.
PARAMETER
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Supply
Supply voltage ranges
pin 28
VDD
4,0
5,0
6,0
V
pin 26
−V
DD1
4,5
5,0
6,0
V
pin 15
−VDD2
14
15
16
V
Supply currents
pin 28
IDD
45
tbf
mA
pin 26
−IDDI
45
tbf
mA
pin 15
−IDD2
25
tbf
mA
Resolution
Res
16
bits
Inputs
Input current (pin 3 and pin 4)
digital inputs LOW (< 0,8 V)
IIL
−−
tbf
mA
digital inputs HIGH (> 2,0 V)
IIH
−−
tbf
µA
Input frequency
at clock input (pin 4)
fSCK
−−
12
MHz
at clock input (pin 2)
fBCK
−−
6
MHz
at data inputs (pin 3 and pin 4)
fDAT
−−
6
MHz
at word select input (pin 1)
fWS
−−
200
kHz
Input capacitance of digital inputs
CI
12
pF
Oscillator
Oscillator frequency
with internal capacitor
fosc
150
200
250
kHz
Analogue outputs (AOL; AOR)
Output voltage compliance
VOC
tbf
tbf
mV
Full scale current
IFS
3,4
4,0
4,6
mA
Zero scale current
± IZS
tbf
nA
Full scale temperature coefficient
Tamb = −20 to +70 °CTCFS
−± 200 × 10-6
K−1
Linearity error integral
at Tamb = 25 °CE1
0,5
LSB
at Tamb = −20 to +70 °CE1
tbf
LSB
Linearity error differential
at Tamb = 25 °CEd1
0,5
1
LSB
at Tamb = −20 to +70 °CEd1
tbf
LSB


Số phần tương tự - TDA1541

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1541A PHILIPS-TDA1541A Datasheet
138Kb / 12P
   Stereo high performance 16-bit DAC
February 1991
TDA1541A/N2 PHILIPS-TDA1541A/N2 Datasheet
138Kb / 12P
   Stereo high performance 16-bit DAC
February 1991
TDA1541A/N2/R1 PHILIPS-TDA1541A/N2/R1 Datasheet
138Kb / 12P
   Stereo high performance 16-bit DAC
February 1991
TDA1541A/N2/S1 PHILIPS-TDA1541A/N2/S1 Datasheet
138Kb / 12P
   Stereo high performance 16-bit DAC
February 1991
More results

Mô tả tương tự - TDA1541

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Analog systems
MAS9316 MAS-MAS9316 Datasheet
141Kb / 8P
   16-BIT DAC
logo
Analog Devices
AD1866RZ AD-AD1866RZ Datasheet
183Kb / 12P
   Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC
REV. 0
AD9176 AD-AD9176_V01 Datasheet
2Mb / 151P
   Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC
AD1866 AD-AD1866 Datasheet
251Kb / 12P
   Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC
REV. 0
AD1866 AD-AD1866_15 Datasheet
183Kb / 12P
   Single Supply Dual 16-Bit Audio DAC
REV. 0
logo
Linear Technology
LTC1668 LINER-LTC1668 Datasheet
728Kb / 16P
   16-Bit, 50Msps DAC
logo
Texas Instruments
DAC161P997-DIE TI-DAC161P997-DIE_15 Datasheet
103Kb / 5P
[Old version datasheet]   Single-Wire 16-Bit DAC
logo
Analog Devices
AD7846 AD-AD7846 Datasheet
616Kb / 16P
   16-Bit Voltage Output DAC
REV. E
AD9172 AD-AD9172 Datasheet
2Mb / 144P
   Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Channelizers
AD9173 AD-AD9173 Datasheet
2Mb / 142P
   Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Channelizers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com