công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1519C bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1519C
Giải thích chi tiết về linh kiện  22WBTL or 2 x 11Wstereo power amplifier
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1519C bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  TDA1519C Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TDA1519C Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA1519C Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1519C Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1519C Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1519C Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1519C Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1519C Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1519C Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
2000 Mar 08
5
Philips Semiconductors
Product specification
22 W BTL or 2
× 11 W stereo power
amplifier
TDA1519C
PINNING
SYMBOL
PIN
DESCRIPTION
TDA1519C;
TDA1519CSP
TDA1519CTD
TDA1519CTH
NINV
1
19
2
non-inverting input
GND1
2
20
1
ground 1 (signal)
RR
3
1
20
supply voltage ripple rejection
OUT1
4
3
18
output 1
GND2
5
5
16
ground 2 (substrate)
OUT2
6
8
13
output 2
VP
7
10
11
positive supply voltage
M/SS
8
11
10
mute/standby switch input
INV
9
12
9
inverting input
n.c.
2, 4, 6, 7, 9
and 13 to 18
3 to 8, 12, 14,
15, 17 and 19
not connected
Fig.2
Pin configuration
(SOT131-2 and 354-1).
halfpage
NINV
GND1
RR
OUT1
GND2
OUT2
VP
M/SS
INV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TDA1519C
TDA1519CSP
MGR561
fpage
RR
n.c.
OUT1
n.c.
GND2
n.c.
n.c.
OUT2
n.c.
VP
GND1
NINV
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
INV
M/SS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
19
18
17
16
15
14
13
TDA1519CTD
MGL937
Fig.3
Pin configuration
(SOT397-1).
fpage
GND1
NINV
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
INV
M/SS
RR
n.c.
OUT1
n.c.
n.c.
n.c.
GND2
OUT2
n.c.
VP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
19
18
17
16
15
14
13
TDA1519CTH
MGL936
Fig.4
Pin configuration
(SOT418-2).


Số phần tương tự - TDA1519C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1519C NXP-TDA1519C Datasheet
1Mb / 22P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo power amplifier
2004 Jan 28
logo
Unisonic Technologies
TDA1519CG-H09-B-T UTC-TDA1519CG-H09-B-T Datasheet
386Kb / 8P
   No switch-on/switch-off pops
logo
NXP Semiconductors
TDA1519CJ NXP-TDA1519CJ Datasheet
1Mb / 22P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo power amplifier
2004 Jan 28
logo
Unisonic Technologies
TDA1519CL-H09-B-T UTC-TDA1519CL-H09-B-T Datasheet
386Kb / 8P
   No switch-on/switch-off pops
logo
NXP Semiconductors
TDA1519CSP NXP-TDA1519CSP Datasheet
1Mb / 22P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo power amplifier
2004 Jan 28
More results

Mô tả tương tự - TDA1519C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1554Q PHILIPS-TDA1554Q Datasheet
96Kb / 11P
   4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W power amplifier
May 1992
TDA1554Q NXP-TDA1554Q Datasheet
97Kb / 11P
   4 x 11 W single-ended or 2 x 22 W power amplifier
May 1992
TDA1519CJ NXP-TDA1519CJ Datasheet
1Mb / 22P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo power amplifier
2004 Jan 28
TDA1517ATW PHILIPS-TDA1517ATW Datasheet
132Kb / 20P
   8 W BTL or 2 x 4 W SE power amplifier
2001 Apr 17
logo
Sanyo Semicon Device
STK459 SANYO-STK459 Datasheet
32Kb / 1P
   Power Amplifier 2 x 15W
logo
STMicroelectronics
TDA7379 STMICROELECTRONICS-TDA7379 Datasheet
587Kb / 7P
   4 X 13 - 2 X 38W AUDIO POWER AMPLIFIER 2 X 13 1 X 38W AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
NXP Semiconductors
TDA1558Q PHILIPS-TDA1558Q Datasheet
100Kb / 11P
   2 x 22 W or 4 x 11 W single-ended car radio power amplifier
May 1992
logo
Qorvo, Inc
QPA2610 QORVO-QPA2610 Datasheet
991Kb / 24P
   2 Watt X-Band Power Amplifier
logo
NXP Semiconductors
TDA1519B PHILIPS-TDA1519B Datasheet
118Kb / 12P
   12 W BTL or 2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA1516BQ PHILIPS-TDA1516BQ Datasheet
95Kb / 11P
   24 W BTL or 2 x 12 watt stereo car radio power amplifier
July 1994
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com