công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1519B bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1519B
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 W BTL or 2 x 6 W stereo car radio power amplifier
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1519B bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1519B Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1519B Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1519B Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1519B Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1519B Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1519B Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1519B Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA1519B Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA1519B Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
May 1992
9
Philips Semiconductors
Product specification
12 W BTL or 2 x 6 W stereo car radio
power amplifier
TDA1519B
Fig.5 Total quiescent current (Itot) as a function of supply voltage (VP).
Fig.6 Output power (Po) as a function of supply voltage (VP) for stereo application at RL = 4 Ω, f = 1 kHz.


Số phần tương tự - TDA1519B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1519 PHILIPS-TDA1519 Datasheet
84Kb / 10P
   2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA1519A PHILIPS-TDA1519A Datasheet
141Kb / 14P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA1519C PHILIPS-TDA1519C Datasheet
113Kb / 20P
   22WBTL or 2 x 11Wstereo power amplifier
2000 Mar 08
TDA1519C NXP-TDA1519C Datasheet
1Mb / 22P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo power amplifier
2004 Jan 28
logo
Unisonic Technologies
TDA1519CG-H09-B-T UTC-TDA1519CG-H09-B-T Datasheet
386Kb / 8P
   No switch-on/switch-off pops
More results

Mô tả tương tự - TDA1519B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1515BQ PHILIPS-TDA1515BQ Datasheet
80Kb / 10P
   24 W BTL or 2 x 12 W stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1510AQ PHILIPS-TDA1510AQ Datasheet
96Kb / 11P
   24 W BTL or 2 x 12 W stereo car radio power amplifier
January 1992
TDA1519A PHILIPS-TDA1519A Datasheet
141Kb / 14P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA1518BQ PHILIPS-TDA1518BQ Datasheet
80Kb / 11P
   24 W BTL or 2 x 12 watt stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1516BQ PHILIPS-TDA1516BQ Datasheet
95Kb / 11P
   24 W BTL or 2 x 12 watt stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1552Q PHILIPS-TDA1552Q Datasheet
83Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1552Q-N4112 PHILIPS-TDA1552Q-N4112 Datasheet
66Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1519 PHILIPS-TDA1519 Datasheet
84Kb / 10P
   2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA8564Q PHILIPS-TDA8564Q Datasheet
81Kb / 15P
   2 x 24 W BTL or 4 x 12 W single-ended car radio power amplifier
February 1995
TDA8561Q PHILIPS-TDA8561Q Datasheet
117Kb / 24P
   2 x 24 W BTL or 4 x 12 W single-ended car radio power amplifier
1999 Jun 30
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com