công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1519 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1519
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 x 6 W stereo car radio power amplifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1519 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  TDA1519 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TDA1519 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA1519 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1519 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1519 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1519 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1519 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1519 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1519 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
May 1992
5
Philips Semiconductors
Product specification
2 x 6 W stereo car radio power amplifier
TDA1519
Fig.2 Power derating curve.
DC CHARACTERISTICS (note 1)
VP = 14,4 V; Tamb = 25 °C; unless otherwise specified
PARAMETER
CONDITIONS
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Supply
Supply voltage range
note 2
VP
6,0
14,4
18,0
V
Quiescent current
IP
40
80
mA
DC output voltage
note 3
VO
6,95
V
Mute/stand-by switch
Switch-on voltage level
see Fig.3
VON
8,5
−−
V
Mute condition
Vmute
3,3
6,4
V
Output signal in mute position
VI = 1 V (max.);
f = 20 Hz to
15 kHz
VO
−−
20
mV
Stand-by condition
Vsb
0
2V
DC current in stand-by condition
Isb
−−
100
µA
Switch-on current
Isw
12
40
µA


Số phần tương tự - TDA1519

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1519A PHILIPS-TDA1519A Datasheet
141Kb / 14P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA1519B PHILIPS-TDA1519B Datasheet
118Kb / 12P
   12 W BTL or 2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA1519C PHILIPS-TDA1519C Datasheet
113Kb / 20P
   22WBTL or 2 x 11Wstereo power amplifier
2000 Mar 08
TDA1519C NXP-TDA1519C Datasheet
1Mb / 22P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo power amplifier
2004 Jan 28
logo
Unisonic Technologies
TDA1519CG-H09-B-T UTC-TDA1519CG-H09-B-T Datasheet
386Kb / 8P
   No switch-on/switch-off pops
More results

Mô tả tương tự - TDA1519

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1519B PHILIPS-TDA1519B Datasheet
118Kb / 12P
   12 W BTL or 2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
logo
Integral Corp.
ILA1519B INTEGRAL-ILA1519B Datasheet
102Kb / 3P
   2 X 6 WATT STEREO CAR RADIO POWER AMPLIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
ILA1519 ETC-ILA1519 Datasheet
17Kb / 2P
   2 x 6 Watt Stereo Car Radio Power Amplifier
logo
Integral Corp.
ILA1519B1 INTEGRAL-ILA1519B1 Datasheet
102Kb / 3P
   2 X 6 WATT STEREO CAR RADIO POWER AMPLIFIER
logo
NXP Semiconductors
TDA1552Q PHILIPS-TDA1552Q Datasheet
83Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1552Q-N4112 PHILIPS-TDA1552Q-N4112 Datasheet
66Kb / 10P
   2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1519A PHILIPS-TDA1519A Datasheet
141Kb / 14P
   22 W BTL or 2 x 11 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA1515BQ PHILIPS-TDA1515BQ Datasheet
80Kb / 10P
   24 W BTL or 2 x 12 W stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1510AQ PHILIPS-TDA1510AQ Datasheet
96Kb / 11P
   24 W BTL or 2 x 12 W stereo car radio power amplifier
January 1992
TDA1565TH PHILIPS-TDA1565TH Datasheet
236Kb / 27P
   High efficiency 2 x 40 W / 2 ohm stereo car radio power amplifier
2004 Jan 27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com