công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1517P bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1517P
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 x 6 W stereo power amplifier
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1517P bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1517P Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA1517P Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1517P Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1517P Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1517P Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1517P Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1517P Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1517P Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1517P Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
1998 Apr 28
6
Philips Semiconductors
Product specification
2
× 6 W stereo power amplifier
TDA1517; TDA1517P
DC CHARACTERISTICS
VP = 14.4 V; Tamb =25 °C; measured in Fig.6; unless otherwise specified.
Note
1. The circuit is DC adjusted at VP = 6 to 18 V and AC operating at VP = 8.5 to 18 V.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Supply
VP
supply voltage
note 1
6.0
14.4
18.0
V
Iq(tot)
total quiescent current
40
80
mA
VO
DC output voltage
6.95
V
Mute/standby switch
V8
switch-on voltage level
see Fig.5
8.5
−−
V
Mute condition
VO
output signal in mute position
VI(max) =1V; fi =20Hzto15kHz
−−
2mV
Standby condition
Isb
DC current in standby condition
−−
100
µA
Vsw
switch-on current
12
40
µA


Số phần tương tự - TDA1517P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bookly Micro electronic
TDA1517P BOOKLY-TDA1517P Datasheet
233Kb / 9P
   2x6 W Hi-fi stereo power amplifier
More results

Mô tả tương tự - TDA1517P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
PA1517 UTC-PA1517_15 Datasheet
284Kb / 9P
   2 x 6 W STEREO POWER AMPLIFIER
logo
NXP Semiconductors
TDA1519 PHILIPS-TDA1519 Datasheet
84Kb / 10P
   2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
logo
Unisonic Technologies
PA1517 UTC-PA1517 Datasheet
209Kb / 7P
   2 횞 6 W STEREO POWER AMPLIFIER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KKA1519 KODENSHI-KKA1519 Datasheet
298Kb / 9P
   2 x 6 WATT STEREO POWER AMPLIFIER
KKA1519B KODENSHI-KKA1519B Datasheet
200Kb / 6P
   2 x 6 Watt Stereo Power Amplifier
logo
NXP Semiconductors
TDA1519B PHILIPS-TDA1519B Datasheet
118Kb / 12P
   12 W BTL or 2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
logo
Texas Instruments
TPA1517 TI-TPA1517 Datasheet
352Kb / 20P
[Old version datasheet]   6-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA1517 TI-TPA1517_15 Datasheet
674Kb / 23P
[Old version datasheet]   6-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA1517 TI1-TPA1517_17 Datasheet
927Kb / 23P
[Old version datasheet]   6-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA1517 TI-TPA1517_07 Datasheet
455Kb / 20P
[Old version datasheet]   6-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com