công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1311AT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1311AT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Stereo Continuous Calibration DAC CC-DAC
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1311AT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  TDA1311AT Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TDA1311AT Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA1311AT Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1311AT Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1311AT Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1311AT Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1311AT Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1311AT Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1311AT Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
1995 Dec 18
3
Philips Semiconductors
Preliminary specification
Stereo Continuous Calibration DAC
(CC-DAC)
TDA1311A
QUICK REFERENCE DATA
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
VDD
supply voltage
4
5
5.5
V
IDD
supply current
VDD = 5 V at code 0000H
3.4
6.0
mA
VFS
full scale output voltage
VDD = 5 V
1.8
2.0
2.2
V
(THD+N)/S
total harmonic distortion
plus noise
at 0 dB signal level
−−68
−63
dB
0.04
0.07
%
at
−60 dB signal level
−−30
−24
dB
36
%
at
−60 dB signal level;
A-weighted
−−33
dB
2
%
S/N
signal-to-noise ratio at
bipolar zero
A-weighted at code 0000H
86
92
dB
tcs
current settling time to
±1
LSB
0.2
−µs
BR
input bit rate at data input
−−
18.4
Mbits/s
fBCK
clock frequency at clock
input
−−
18.4
MHz
TCFS
full scale temperature
coefficient at analog outputs
(IOL; IOR)
−±400
ppm
Tamb
operating ambient
temperature
−40
+85
°C
Ptot
total power dissipation
VDD = 5 V at code 0000H
17
30
mW


Số phần tương tự - TDA1311AT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1310 PHILIPS-TDA1310 Datasheet
115Kb / 16P
   Stereo Continuous Calibration DAC CC-DAC
May 1994
TDA1310A PHILIPS-TDA1310A Datasheet
115Kb / 16P
   Stereo Continuous Calibration DAC CC-DAC
May 1994
TDA1310AT PHILIPS-TDA1310AT Datasheet
115Kb / 16P
   Stereo Continuous Calibration DAC CC-DAC
May 1994
TDA1312 PHILIPS-TDA1312 Datasheet
61Kb / 13P
   Stereo continuous calibration DAC CC-DAC
July 1993
TDA1312A PHILIPS-TDA1312A Datasheet
61Kb / 13P
   Stereo continuous calibration DAC CC-DAC
July 1993
More results

Mô tả tương tự - TDA1311AT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1387T PHILIPS-TDA1387T Datasheet
140Kb / 16P
   Stereo Continuous Calibration DAC CC-DAC
1995 Dec 11
TDA1310A PHILIPS-TDA1310A Datasheet
115Kb / 16P
   Stereo Continuous Calibration DAC CC-DAC
May 1994
TDA1312A PHILIPS-TDA1312A Datasheet
61Kb / 13P
   Stereo continuous calibration DAC CC-DAC
July 1993
TDA1313 PHILIPS-TDA1313 Datasheet
76Kb / 15P
   Stereo continuous calibration DAC CC-DAC
July 1993
TDA1545A PHILIPS-TDA1545A Datasheet
126Kb / 20P
   Stereo continuous calibration DAC
1997 Sep 04
TDA1546T PHILIPS-TDA1546T Datasheet
327Kb / 40P
   Bitstream Continuous Calibration DAC with digital sound processing BCC-DAC
January 1995
logo
List of Unclassifed Man...
AL1201 ETC-AL1201 Datasheet
134Kb / 9P
   stereo DAC
logo
Micronas
DAC3550A MICRONAS-DAC3550A Datasheet
626Kb / 35P
   DAC 3550A STEREO AUDIO DAC
logo
NXP Semiconductors
TDA1549T PHILIPS-TDA1549T Datasheet
227Kb / 20P
   Stereo 4fs data input up-sampling filter with bitstream continuous calibration DAC BCC-DAC1
August 1994
TDA1388 PHILIPS-TDA1388 Datasheet
138Kb / 24P
   Bitstream continuous calibration filter-DAC for CD-ROM audio applications
1996 Jul 17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com