công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1309H bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1309H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-voltage low-power stereo bitstream ADC/DAC
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1309H bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1309H Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1309H Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1309H Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1309H Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1309H Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1309H Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA1309H Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA1309H Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA1309H Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
1996 Oct 21
9
Philips Semiconductors
Product specification
Low-voltage low-power stereo bitstream
ADC/DAC
TDA1309H
There are different modes in which the TDA1309H can operate. These modes can be selected as shown in Table 3 and
Fig.5. In mode a, the digital filters clock is switched off. Switching over to one of the ADC active modes (b, c or d) initiates
a reset sequence of the digital filters. This mode should be activated immediately after power-on for at least 2 clock
periods.
Table 3
Operating mode selection
Note
1. X = don’t care.
MODE
DESCRIPTION
DEVICE PIN LOGIC
ANLPTR
ADPON
DAPON
a
not used
0
0
0
b
record and playback
0
1
1
c
record only
0
1
0
d
record and analog loop-through
1
1
0
e
analog loop-through
1
0
0
f
playback only
0
0
1
g and h
reserved
1
X(1)
1
Fig.4 DAC and ADC data formats (continued from Fig.3).
handbook, full pagewidth
BCK
WS
SDA
BCK
WS
SDA
LSB
MSB
LSB
MSB
LSB
MSB
LSB
MSB
LSB
MSB
LEFT
LEFT
RIGHT
RIGHT
LSB JUSTIFIED 48fs 16-BIT
I2S 48fs 16-BIT
(a)
(b)
MGE768


Số phần tương tự - TDA1309H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1300 PHILIPS-TDA1300 Datasheet
136Kb / 20P
   Photodetector amplifiers and laser supplies
1997 Jul 15
TDA1300T PHILIPS-TDA1300T Datasheet
136Kb / 20P
   Photodetector amplifiers and laser supplies
1997 Jul 15
TDA1300TT PHILIPS-TDA1300TT Datasheet
136Kb / 20P
   Photodetector amplifiers and laser supplies
1997 Jul 15
TDA1301 PHILIPS-TDA1301 Datasheet
235Kb / 14P
   Digital servo processor DSIC2
March 1994
TDA1301T PHILIPS-TDA1301T Datasheet
235Kb / 14P
   Digital servo processor DSIC2
March 1994
More results

Mô tả tương tự - TDA1309H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
UDA1309H PHILIPS-UDA1309H Datasheet
150Kb / 24P
   Low-power stereo bitstream ADC/DAC
1998 Jan 06
UDA1360TS PHILIPS-UDA1360TS Datasheet
84Kb / 16P
   Low-voltage low-power stereo audio ADC
2000 Feb 08
logo
Texas Instruments
TLV320ADC3101 TI1-TLV320ADC3101 Datasheet
1Mb / 92P
[Old version datasheet]   Low-Power Stereo ADC
logo
NXP Semiconductors
UDA1324TS PHILIPS-UDA1324TS Datasheet
107Kb / 20P
   Ultra low-voltage stereo filter DAC
2000 Jan 20
logo
Wolfson Microelectronic...
WM8783 WOLFSON-WM8783 Datasheet
270Kb / 17P
   Stereo Low Power 96kHz ADC
logo
Suzhou Everest Semicond...
ES8288 EVEREST-ES8288 Datasheet
433Kb / 25P
   Low Power Stereo Audio ADC
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4522 AKM-AK4522 Datasheet
134Kb / 18P
   20BIT STEREO ADC & DAC
AK4523 AKM-AK4523 Datasheet
161Kb / 20P
   20BIT STEREO ADC & DAC
logo
Cirrus Logic
CS43L42 CIRRUS-CS43L42 Datasheet
1Mb / 40P
   Low Voltage,Stereo DAC With Headphone Amp
CS43L43 CIRRUS-CS43L43 Datasheet
973Kb / 36P
   Low Voltage,Stereo DAC With Headphone Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com