công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1074A bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1074A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual tandem electronic potentiometer circuit
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1074A bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1074A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1074A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1074A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1074A Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA1074A Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA1074A Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA1074A Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA1074A Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TDA1074A Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
December 1982
11
Philips Semiconductors
Product specification
Dual tandem electronic
potentiometer circuit
TDA1074A
Fig.11 Power bandwidth at THD
= 0,1%; reference level is 5 V (r.m.s.).
Fig.12 Cross-talk as a function of frequency; linear treble/bass setting (Vc1 = Vc2 = 0 V);
Vi = 5 V; RG = 60 Ω; RL = 4,7 kΩ.


Số phần tương tự - TDA1074A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1072A PHILIPS-TDA1072A Datasheet
647Kb / 20P
   AM receiver circuit
May 1984
logo
TEMIC Semiconductors
TDA1072A TEMIC-TDA1072A Datasheet
253Kb / 8P
   AM Receiver Circuit
logo
NXP Semiconductors
TDA1072AT PHILIPS-TDA1072AT Datasheet
256Kb / 21P
   AM receiver circuit
March 1989
More results

Mô tả tương tự - TDA1074A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPL8002-25 TI-TPL8002-25 Datasheet
144Kb / 10P
[Old version datasheet]   TANDEM 64-TAP DIGITAL POTENTIOMETER
TPL8002-25 TI-TPL8002-25_15 Datasheet
496Kb / 13P
[Old version datasheet]   TANDEM 64-TAP DIGITAL POTENTIOMETER
logo
Recom International Pow...
REPOT1-10 RECOM-REPOT1-10 Datasheet
389Kb / 3P
   Electronic Potentiometer
logo
NTE Electronics
NTE7072 NTE-NTE7072 Datasheet
22Kb / 3P
   Integrated Circuit Dual DC Controlled Potentiometer Circuit
logo
Rohm
BU9831 ROHM-BU9831 Datasheet
149Kb / 13P
   Non-volatile electronic potentiometer
logo
Thinki Semiconductor Co...
U20C20D THINKISEMI-U20C20D Datasheet
605Kb / 2P
   Dual Doubler Tandem Ultra Fast Recovery Diodes
logo
Analog Devices
LTC4249 AD-LTC4249 Datasheet
1Mb / 22P
   65V Dual Electronic Circuit Breaker with Current Monitors
logo
STMicroelectronics
AN1280 STMICROELECTRONICS-AN1280 Datasheet
86Kb / 8P
   ELECTRONIC CIRCUIT BREAKER
logo
PHOENIX CONTACT
102898 PHOENIX-102898 Datasheet
846Kb / 10P
   Electronic circuit breaker
2010-12-17
103057 PHOENIX-103057 Datasheet
881Kb / 10P
   Electronic circuit breaker
2010-12-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com