công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1072A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1072A
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM receiver circuit
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1072A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1072A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1072A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1072A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1072A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1072A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1072A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1072A Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA1072A Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA1072A Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
May 1984
8
Philips Semiconductors
Product specification
AM receiver circuit
TDA1072A
APPLICATION INFORMATION
Unwanted signals
Suppression of i.f. whistles at
Vi = 15 µV; m = 0% related to
a.f. signal of m = 30%
at fi ≈ 2 × fif
α2if
37
dB
at fi ≈ 3 × fif
α3if
44
dB
I.F. suppression at r.f. input
for symmetrical input
αif
40
dB
for asymmetrical input
αif
40
dB
Residual oscillator signal at mixer output
at fosc
I1(osc)
1
−µA
at 2
× fosc
I1(2osc)
1,1
−µA
PARAMETER
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Fig.2 Oscillator circuit using quartz crystal; centre frequency = 27 MHz.
(1) Capacitor values depend on crystal type.
(2) Coil data: 9 windings of 0,1 mm dia laminated Cu wire on TOKO coil set 7K 199CN; Qo = 80.


Số phần tương tự - TDA1072A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TEMIC Semiconductors
TDA1072A TEMIC-TDA1072A Datasheet
253Kb / 8P
   AM Receiver Circuit
logo
NXP Semiconductors
TDA1072AT PHILIPS-TDA1072AT Datasheet
256Kb / 21P
   AM receiver circuit
March 1989
More results

Mô tả tương tự - TDA1072A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
TCA440 SIEMENS-TCA440 Datasheet
350Kb / 17P
   AM Receiver Circuit
logo
NXP Semiconductors
TDA1072AT PHILIPS-TDA1072AT Datasheet
256Kb / 21P
   AM receiver circuit
March 1989
logo
TEMIC Semiconductors
TDA1072A TEMIC-TDA1072A Datasheet
253Kb / 8P
   AM Receiver Circuit
logo
Gunter Seniconductor Gm...
TCA440 GSG-TCA440 Datasheet
162Kb / 12P
   AM - Receiver Circuit
logo
NXP Semiconductors
TDA1572 PHILIPS-TDA1572 Datasheet
229Kb / 19P
   AM receiver circuit
December 1987
logo
List of Unclassifed Man...
TCA440 ETC-TCA440 Datasheet
73Kb / 11P
   AM - Receiver Circuit
logo
NXP Semiconductors
TEA5592 PHILIPS-TEA5592 Datasheet
466Kb / 14P
   AM/FM radio receiver circuit?
October 1990
TEA5594 PHILIPS-TEA5594 Datasheet
108Kb / 17P
   AM/FM radio receiver circuit
March 1991
logo
NTE Electronics
NTE787 NTE-NTE787 Datasheet
24Kb / 3P
   Integrated Circuit AM Receiver Subsystem
logo
NXP Semiconductors
TEA5591 PHILIPS-TEA5591 Datasheet
282Kb / 22P
   AM/FM radio receiver circuit
June 1989
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com