công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1020 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1020
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 W car radio power amplifier
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1020 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  TDA1020 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TDA1020 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA1020 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA1020 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA1020 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA1020 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1020 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1020 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1020 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
November 1982
4
Preliminary Specification
Philips Semiconductors
Product specification
12 W car radio power amplifier
TDA1020
RATINGS
Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134)
Supply voltage; operating (pin 3)
VP
max.
18 V
Supply voltage; non-operating
VP
max.
28 V
Supply voltage; load dump
VP
max.
45 V
Non-repetitive peak output current
IOSM
max.
6 A
Total power dissipation
see derating curves Fig.2
Storage temperature range
Tstg
−55 to + 150 °C
Crystal temperature
Tc
max.
150
°C
Short-circuit duration of load behind output electrolytic capacitor
at 1 kHz sine-wave overdrive (10 dB); V = 14,4 V
tsc
max.
100 hours
Fig.2 Power derating curves.


Số phần tương tự - TDA1020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TDA1022 ETC-TDA1022 Datasheet
351Kb / 10P
   BUCKET BRIGADE DELAY LINE FOR ANALOGUE SIGNALS
logo
NXP Semiconductors
TDA1023 PHILIPS-TDA1023 Datasheet
266Kb / 19P
   Proportional-control triac triggering circuit
May 1991
TDA1023T PHILIPS-TDA1023T Datasheet
266Kb / 19P
   Proportional-control triac triggering circuit
May 1991
TDA1024 PHILIPS-TDA1024 Datasheet
617Kb / 15P
   A MAIN-ZERO TRIAC-TRIGGERING CIRCUIT
jUNE 1976
logo
List of Unclassifed Man...
TDA1028 ETC-TDA1028 Datasheet
220Kb / 12P
   SIGNAL-SOURCES SWITCH
JANUARY 1980
More results

Mô tả tương tự - TDA1020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1560Q PHILIPS-TDA1560Q Datasheet
116Kb / 16P
   40 W car radio high power amplifier
1996 May 14
TDA1516CQ PHILIPS-TDA1516CQ Datasheet
68Kb / 10P
   24 W BTL car radio power amplifier
July 1994
TDA1519B PHILIPS-TDA1519B Datasheet
118Kb / 12P
   12 W BTL or 2 x 6 W stereo car radio power amplifier
May 1992
TDA1515BQ PHILIPS-TDA1515BQ Datasheet
80Kb / 10P
   24 W BTL or 2 x 12 W stereo car radio power amplifier
July 1994
TDA1510AQ PHILIPS-TDA1510AQ Datasheet
96Kb / 11P
   24 W BTL or 2 x 12 W stereo car radio power amplifier
January 1992
logo
STMicroelectronics
TDA7391PD STMICROELECTRONICS-TDA7391PD_11 Datasheet
243Kb / 12P
   32 W bridge car radio amplifier
TDA2003AH STMICROELECTRONICS-TDA2003AH Datasheet
589Kb / 19P
   10 W car radio audio amplifier
TDA2003AV STMICROELECTRONICS-TDA2003AV Datasheet
589Kb / 19P
   10 W car radio audio amplifier
TDA7391PD STMICROELECTRONICS-TDA7391PD_08 Datasheet
171Kb / 11P
   32 W bridge car radio amplifier
TDA2003A STMICROELECTRONICS-TDA2003A Datasheet
589Kb / 19P
   10 W car radio audio amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com