công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM185H-2.5 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Linear Technology

tên linh kiện LM185H-2.5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Voltage Reference
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LM185H-2.5 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Linear Technology

  LM185H-2.5 Datasheet HTML 1Page - Linear Technology LM185H-2.5 Datasheet HTML 2Page - Linear Technology LM185H-2.5 Datasheet HTML 3Page - Linear Technology LM185H-2.5 Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LM185H-2.5 Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LM185H-2.5 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LM185H-2.5 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LM185H-2.5 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
2
LM185-2.5/
LM285-2.5/LM385-2.5
Reverse Breakdown Current ................................ 30mA
Forward Current .................................................. 10mA
Operating Temperature Range
LM185-2.5 (OBSOLETE) ............ –55
°C to 125°C
LM285-2.5 ...................................... – 40
°C to 85°C
LM385-2.5 ........................................... 0
°C to 70°C
A
G
A
U
A
R
BSOLUTEXI
TI
S
Storage Temperature Range
LM185-2.5 (OBSOLETE) ............ –65
°C to 150°C
LM285-2.5 .................................... – 65
°C to 150°C
LM385-2.5 .................................... – 65
°C to 150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec.)................ 300
°C
PACKAGE/ORDER I FOR ATIO
LM185H-2.5
LM285H-2.5
LM385H-2.5
LM385BH-2.5
(NOTE 3)
LM285Z-2.5
LM385Z-2.5
LM385BZ-2.5
(NOTE 3)
S8 PART MARKING
2852
3852
3852B
LM285S8-2.5
LM385S8-2.5
LM385BS8-2.5
ORDER PART
NUMBER
ORDER PART
NUMBER
ORDER PART
NUMBER
BOTTOM VIEW
Z PACKAGE
3-LEAD TO-92 PLASTIC
BOTTOM VIEW
H PACKAGE
2-LEAD TO-46 METAL CAN
1
2
3
45
6
7
8
TOP VIEW
NC
NC
NC
(DO NOT
USE)
NC
S8 PACKAGE
8-LEAD PLASTIC SO
NC
OBSOLETE PACKAGE
TJMAX = 150°C, θJA = 440°C/W, θJC = 80°C/W
TJMAX = 150°C, θJA = 220°C/W
TJMAX = 100°C, θJA = 160°C/W
Consult LTC Marketing for parts specified with wider operating temperature ranges.
(Note 1)
Consider the S8 or Z Packages for Alternate Source


Số phần tương tự - LM185H-2.5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM185H-2.5 NSC-LM185H-2.5 Datasheet
742Kb / 13P
   Micropower Voltage Reference Diode
logo
Texas Instruments
LM185H-2.5 TI-LM185H-2.5 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References
LM185H-2.5 TI-LM185H-2.5 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References
LM185H-2.5 TI-LM185H-2.5 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Adjustable Micropower Voltage References
LM185H-2.5-SMD TI1-LM185H-2.5-SMD Datasheet
683Kb / 14P
[Old version datasheet]   LM185-2.5QML Micropower Voltage Reference Diode
More results

Mô tả tương tự - LM185H-2.5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sipex Corporation
SPX385-2.5 SIPEX-SPX385-2.5 Datasheet
140Kb / 9P
   Micropower Voltage Reference
logo
Linear Technology
LT1004 LINER-LT1004_15 Datasheet
182Kb / 8P
   Micropower Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS3100A-2.5 ADMOS-AMS3100A-2.5 Datasheet
45Kb / 4P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS1004-1.2 ADMOS-AMS1004-1.2_05 Datasheet
71Kb / 7P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Renesas Technology Corp
ISL21010 RENESAS-ISL21010 Datasheet
3Mb / 37P
   Micropower Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS1004-12 ADMOS-AMS1004-12 Datasheet
76Kb / 7P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS3100-12 ADMOS-AMS3100-12 Datasheet
68Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
AMS3100-25 ADMOS-AMS3100-25 Datasheet
61Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Intersil Corporation
ISL21010_1112 INTERSIL-ISL21010_1112 Datasheet
1Mb / 20P
   Micropower Voltage Reference
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS3100-2.5 ADMOS-AMS3100-2.5_08 Datasheet
64Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Unisonic Technologies
M385 UTC-M385_11 Datasheet
175Kb / 6P
   MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com