công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA1011 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA1011
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 to 6 W audio power amplifier
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA1011 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA1011 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA1011 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA1011 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA1011 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA1011 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA1011 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA1011 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA1011 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA1011 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
November 1982
10
Philips Semiconductors
Product specification
2 to 6 W audio power amplifier
TDA1011
Fig.10 Voltage gain as a function of frequency; Po relative to 0 dB = 1 W; VP = 12 V; RL = 4 Ω.
Fig.11 Total harmonic distortion as a function of frequency; Po = 1 W; VP = 12 V; RL = 4 Ω.


Số phần tương tự - TDA1011

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA1011A PHILIPS-TDA1011A Datasheet
286Kb / 8P
   2 to 5W audio power amplifier with preamplifier
January 1980
More results

Mô tả tương tự - TDA1011

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HA1394 HITACHI-HA1394 Datasheet
448Kb / 6P
   DUAL 6 TO 8 W AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Toshiba Semiconductor
TA8246AHQ TOSHIBA-TA8246AHQ Datasheet
286Kb / 11P
   Dual Audio Power Amplifier 6 W 횞 2 Ch
logo
NXP Semiconductors
TDA1521A PHILIPS-TDA1521A Datasheet
126Kb / 15P
   2 x 6 W hi-fi audio power amplifier
July 1994
TDA2615 PHILIPS-TDA2615 Datasheet
68Kb / 12P
   2 x 6 W hi-fi audio power amplifier
1995 May 08
logo
Toshiba Semiconductor
TA8246AH TOSHIBA-TA8246AH_02 Datasheet
192Kb / 11P
   Dual Audio Power Amplifier 6 W 횞 2 Ch
logo
Texas Instruments
TPA1517 TI-TPA1517_07 Datasheet
455Kb / 20P
[Old version datasheet]   6-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA1517 TI-TPA1517 Datasheet
352Kb / 20P
[Old version datasheet]   6-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA1517 TI-TPA1517_15 Datasheet
674Kb / 23P
[Old version datasheet]   6-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA1517 TI1-TPA1517_17 Datasheet
927Kb / 23P
[Old version datasheet]   6-W STEREO AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Anpec Electronics Corop...
APA2020A ANPEC-APA2020A Datasheet
638Kb / 25P
   Stereo 2-W Audio Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com