công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện ES1D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

ES1D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  ES1D Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors ES1D Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors ES1D Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors ES1D Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors ES1D Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors ES1D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors ES1D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors ES1D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
2000 Feb 14
5
Philips Semiconductors
Product specification
SMA ultra fast low-loss
controlled avalanche rectifiers
ES1 series
handbook, halfpage
102
10
1
MCD799
10−2
10−1
1
VR (V)
Cd
(pF)
10
102
Fig.6
Diode capacitance as a function of reverse
voltage; typical values.
f = 1 MHz; Tj =25 °C.
handbook, halfpage
102
10
1
MBL120
110
Zth j-tp
(K/W)
102
103
tp (ms)
104
Fig.7
Transient thermal impedance as a function
of pulse width.
MSB213
4.5
2.5
1.25
50
50
Fig.8
Printed-circuit board for surface mounting.
Dimensions in mm.
Material: Al2O3 or epoxy-glass.


Số phần tương tự - ES1D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
ES1D PANJIT-ES1D Datasheet
63Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
Unisonic Technologies
ES1D UTC-ES1D Datasheet
117Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
logo
Gulf Semiconductor
ES1D GULFSEMI-ES1D Datasheet
104Kb / 2P
   SURFACE MOUNT FAST ULTRAFAST RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 600V CURRENT竊?1.0A
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
ES1D SAMYANG-ES1D Datasheet
1Mb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIERS
logo
Micro Commercial Compon...
ES1D MCC-ES1D Datasheet
363Kb / 3P
   1 Amp Super Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
More results

Mô tả tương tự - ES1D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV27 PHILIPS-BYV27 Datasheet
110Kb / 16P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1997 Nov 24
BYD71 PHILIPS-BYD71 Datasheet
76Kb / 11P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1996 Sep 19
BYG80 PHILIPS-BYG80 Datasheet
104Kb / 20P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1997 Nov 25
logo
EIC discrete Semiconduc...
BYD77AA EIC-BYD77AA Datasheet
113Kb / 3P
   ULTRA FAST LOW-LOSS CONTROLLED AVALANCHE RECTIFIERS
logo
NXP Semiconductors
BYD72 PHILIPS-BYD72 Datasheet
55Kb / 8P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1998 Dec 03
BYD77 PHILIPS-BYD77 Datasheet
82Kb / 12P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1999 Nov 15
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BYD73 NJSEMI-BYD73 Datasheet
105Kb / 3P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
BYV27 NJSEMI-BYV27 Datasheet
201Kb / 3P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
logo
NXP Semiconductors
BYV28 PHILIPS-BYV28 Datasheet
100Kb / 16P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1997 Nov 24
BYD73 PHILIPS-BYD73 Datasheet
63Kb / 11P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1996 Sep 18
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com