công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1C bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện ES1C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

ES1C bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

  ES1C Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors ES1C Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors ES1C Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors ES1C Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors ES1C Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors ES1C Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors ES1C Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors ES1C Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
2000 Feb 14
7
Philips Semiconductors
Product specification
SMA ultra fast low-loss
controlled avalanche rectifiers
ES1 series
PACKAGE OUTLINE
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
SOD124
99-10-22
DO-214AC
0
2.5
5 mm
scale
Transfer-moulded thermo-setting plastic small rectangular surface mounted package;
2 connectors
SOD124
UNIT
b
A1
cD
E
Q
mm
1.6
1.4
0.2
0.05
2.8
2.4
4.5
4.3
H
5.5
5.1
3.3
2.7
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
A
2.3
2.0
D
H
A
E
b
(1)
A1
Q
c
Note
1. The marking band indicates the cathode.


Số phần tương tự - ES1C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
ES1C PANJIT-ES1C Datasheet
63Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
ES1C YIXIN-ES1C Datasheet
254Kb / 2P
   Super Fast Surface Mount Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
ES1C PANJIT-ES1C Datasheet
110Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
Micro Commercial Compon...
ES1C MCC-ES1C Datasheet
363Kb / 3P
   1 Amp Super Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Vishay Siliconix
ES1C VISHAY-ES1C Datasheet
100Kb / 5P
   Surface-Mount Ultrafast Plastic Rectifier
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - ES1C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV27 PHILIPS-BYV27 Datasheet
110Kb / 16P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1997 Nov 24
BYD71 PHILIPS-BYD71 Datasheet
76Kb / 11P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1996 Sep 19
BYG80 PHILIPS-BYG80 Datasheet
104Kb / 20P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1997 Nov 25
logo
EIC discrete Semiconduc...
BYD77AA EIC-BYD77AA Datasheet
113Kb / 3P
   ULTRA FAST LOW-LOSS CONTROLLED AVALANCHE RECTIFIERS
logo
NXP Semiconductors
BYD72 PHILIPS-BYD72 Datasheet
55Kb / 8P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1998 Dec 03
BYD77 PHILIPS-BYD77 Datasheet
82Kb / 12P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1999 Nov 15
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BYD73 NJSEMI-BYD73 Datasheet
105Kb / 3P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
BYV27 NJSEMI-BYV27 Datasheet
201Kb / 3P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
logo
NXP Semiconductors
BYV28 PHILIPS-BYV28 Datasheet
100Kb / 16P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1997 Nov 24
BYD73 PHILIPS-BYD73 Datasheet
63Kb / 11P
   Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifiers
1996 Sep 18
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com