công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UF1004F bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Won-Top Electronics

tên linh kiện UF1004F
Giải thích chi tiết về linh kiện  10A GLASS PASSIVATED ULTRAFAST RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics

UF1004F bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Won-Top Electronics

  UF1004F Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics UF1004F Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics UF1004F Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics UF1004F Datasheet HTML 4Page - Won-Top Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
UF1000F – UF1008F
3 of 4
© 2006 Won-Top Electronics
MARKING INFORMATION
PACKAGING INFORMATION
Tube Size
L x W x H (mm)
Quantity
(PCS)
Inner Box Size
L x W x H (mm)
Quantity
(PCS)
Carton Size
L x W x H (mm)
Quantity
(PCS)
Approx. Gross Weight
(KG)
525 x 31 x 6
50
555 x 145 x 95
2,000
572 x 306 x 218
8,000
19.0
RECOMMENDED SCREW MOUNTING ARRANGEMENT
Note: 1. Anti-static tube, water clear color.
BULK
WTE
= Manufacturer’s Logo
UF100xF
= Device Number
x
= 0, 1, 2, 3, 4, 6 or 8
Polarity
= As Marked on Body
Plain Washer
Rectifier
Heatsink
Conical Washer
6-32 HEX Nut
The full molded plastic package affords a
major reduction of hardware as compared
to a standard TO-220 package. However,
precautions should be made in mounting
procedure.
A conical washer should be used to apply
proper force to the device. Screw should
not be tightened with any type of air-forced
torque or equipment that may cause crack
on device package.
A layer of thermal grease or thermal pad in
the interface will be considerably helpful for
heat dissipation.
6-32 HEX Head Screw
WTE
UF100xF


Số phần tương tự - UF1004F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
UF1004F PANJIT-UF1004F Datasheet
59Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 800 Volts CURRENT - 10.0 Amperes)
logo
Won-Top Electronics
UF1004F WTE-UF1004F Datasheet
44Kb / 3P
   10A ISOLATION ULTRAFAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
UF1004F PANJIT-UF1004F Datasheet
78Kb / 2P
   ISOLATION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
UF1004F CHENG-YI-UF1004F Datasheet
181Kb / 2P
   ULTRAFAST SWITCHING RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
UF1004F PANJIT-UF1004F Datasheet
96Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - UF1004F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
UF1000CT WTE-UF1000CT Datasheet
48Kb / 3P
   10A ULTRAFAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
UF1000 WTE-UF1000 Datasheet
44Kb / 3P
   10A ULTRAFAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
UF1000 WTE-UF1000_06 Datasheet
50Kb / 4P
   10A GLASS PASSIVATED ULTRAFAST RECTIFIER
UF1000FCT WTE-UF1000FCT Datasheet
46Kb / 3P
   10A ISOLATION ULTRAFAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
UF1000CT WTE-UF1000CT_06 Datasheet
57Kb / 4P
   10A GLASS PASSIVATED DUAL ULTRAFAST RECTIFIER
UF1000FCT WTE-UF1000FCT_06 Datasheet
50Kb / 4P
   10A GLASS PASSIVATED DUAL ULTRAFAST RECTIFIER
UF1000F WTE-UF1000F Datasheet
44Kb / 3P
   10A ISOLATION ULTRAFAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
FGP20B VISHAY-FGP20B_12 Datasheet
79Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
FGP20B VISHAY-FGP20B_11 Datasheet
77Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
FGP30B VISHAY-FGP30B_12 Datasheet
79Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com