công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UF1000F bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Won-Top Electronics

tên linh kiện UF1000F
Giải thích chi tiết về linh kiện  10A GLASS PASSIVATED ULTRAFAST RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics

UF1000F bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Won-Top Electronics

  UF1000F_06 Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics UF1000F_06 Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics UF1000F_06 Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics UF1000F_06 Datasheet HTML 4Page - Won-Top Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
UF1000F – UF1008F
4 of 4
© 2006 Won-Top Electronics
ORDERING INFORMATION
Product No.
Package Type
Shipping Quantity
UF1000F
ITO-220A
50 Units/Tube
UF1001F
ITO-220A
50 Units/Tube
UF1002F
ITO-220A
50 Units/Tube
UF1003F
ITO-220A
50 Units/Tube
UF1004F
ITO-220A
50 Units/Tube
UF1006F
ITO-220A
50 Units/Tube
UF1008F
ITO-220A
50 Units/Tube
1.
Shipping quantity given is for minimum packing quantity only. For minimum
order quantity, please consult the Sales Department.
2.
To order RoHS / Lead Free version (with Lead Free finish), add “-LF” suffix
to part number above. For example, UF1000F-LF.
Won-Top Electronics Co., Ltd (WTE) has checked all information carefully and believes it to be correct and accurate. However, WTE cannot assume any
responsibility for inaccuracies. Furthermore, this information does not give the purchaser of semiconductor devices any license under patent rights to
manufacturer. WTE reserves the right to change any or all information herein without further notice.
WARNING: DO NOT USE IN LIFE SUPPORT EQUIPMENT. WTE power semiconductor products are not authorized for use as critical components in life
support devices or systems without the express written approval.
We power your everyday.
Won-Top Electronics Co., Ltd.
No. 44 Yu Kang North 3rd Road, Chine Chen Dist., Kaohsiung, Taiwan
Phone: 886-7-822-5408 or 886-7-822-5410
Fax: 886-7-822-5417
Email: sales@wontop.com
Internet: http://www.wontop.com


Số phần tương tự - UF1000F_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
UF1000F PANJIT-UF1000F_04 Datasheet
78Kb / 2P
   ISOLATION ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
UF1000F PANJIT-UF1000F_09 Datasheet
96Kb / 2P
   ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - UF1000F_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
UF1000CT WTE-UF1000CT Datasheet
48Kb / 3P
   10A ULTRAFAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
UF1000 WTE-UF1000 Datasheet
44Kb / 3P
   10A ULTRAFAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
UF1000 WTE-UF1000_06 Datasheet
50Kb / 4P
   10A GLASS PASSIVATED ULTRAFAST RECTIFIER
UF1000FCT WTE-UF1000FCT Datasheet
46Kb / 3P
   10A ISOLATION ULTRAFAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
UF1000CT WTE-UF1000CT_06 Datasheet
57Kb / 4P
   10A GLASS PASSIVATED DUAL ULTRAFAST RECTIFIER
UF1000FCT WTE-UF1000FCT_06 Datasheet
50Kb / 4P
   10A GLASS PASSIVATED DUAL ULTRAFAST RECTIFIER
UF1000F WTE-UF1000F Datasheet
44Kb / 3P
   10A ISOLATION ULTRAFAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
FGP20B VISHAY-FGP20B_12 Datasheet
79Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
FGP20B VISHAY-FGP20B_11 Datasheet
77Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
FGP30B VISHAY-FGP30B_12 Datasheet
79Kb / 4P
   Glass Passivated Ultrafast Rectifier
Revision: 15-Mar-11
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com