công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA110A-T8 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Won-Top Electronics

tên linh kiện SA110A-T8
Giải thích chi tiết về linh kiện  500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics

SA110A-T8 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Won-Top Electronics

  SA110A-T8 Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics SA110A-T8 Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics SA110A-T8 Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics SA110A-T8 Datasheet HTML 4Page - Won-Top Electronics SA110A-T8 Datasheet HTML 5Page - Won-Top Electronics SA110A-T8 Datasheet HTML 6Page - Won-Top Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SA5.0 – SA170CA
5 of 6
© 2006 Won-Top Electronics
MARKING INFORMATION
TAPING SPECIFICATIONS
PACKAGING INFORMATION
Packaging
Reel Diameter /
Box Size (mm)
Quantity
(PCS)
Carton Size
(mm)
Quantity
(PCS)
Approx. Gross Weight
(KG)
TAPE & REEL
330
4,000
370 x 370 x 420
20,000
12.0
TAPE & BOX
255 x 75 x 150
3,000
400 x 273 x 415
30,000
15.0
BULK
200 x 85 x 25
1,000
459 x 214 x 256
40,000
17.5
Note: 1. Paper reel, white or gray color. Core material: plastic or metal.
2. Components are packed in accordance with EIA standard RS-296-E.
TAPE & REEL
SAx x
WTE
0.8mm
MAX
5mm
1.2mm
MAX
0.8mm
MAX
6mm
52.4mm
Cathode Tape: Red
Anode Tape: White
330mm
Product ID Label
Inspection Hole
(both ends)
80±5mm
TAPE & BOX
255mm
Product ID Label
150mm
75mm
BULK
200mm
85mm
25mm
Cathode
= Polarity Band Except
= Bi-Directional Types
SAxx
= Device Number
WTE
= Manufacturer’s Logo


Số phần tương tự - SA110A-T8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SA110A-TP MCC-SA110A-TP Datasheet
165Kb / 4P
   500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
More results

Mô tả tương tự - SA110A-T8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
SA180 WTE-SA180 Datasheet
72Kb / 5P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
SA20A-T DIODES-SA20A-T Datasheet
202Kb / 4P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA26A-T DIODES-SA26A-T Datasheet
202Kb / 4P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Frontier Electronics.
SA5.0(C) FRONTIER-SA5.0(C) Datasheet
132Kb / 5P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA5.0(C)-LFR FRONTIER-SA5.0(C)-LFR Datasheet
132Kb / 5P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SA5.0 LUGUANG-SA5.0 Datasheet
196Kb / 3P
   500W Transient Voltage Suppressor
logo
Diodes Incorporated
SA5V0A DIODES-SA5V0A Datasheet
66Kb / 3P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS21501 Rev. 10 - 2
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SA5V0CA LUGUANG-SA5V0CA Datasheet
2Mb / 3P
   500W Transient Voltage Suppressor
logo
Sensitron
1N6102A SENSITRON-1N6102A_08 Datasheet
50Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor Diode, 500W
SS6102A SENSITRON-SS6102A Datasheet
50Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor Diode, 500W
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com