công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12-T3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Won-Top Electronics

tên linh kiện SS12-T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics

SS12-T3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Won-Top Electronics

  SS12-T3 Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics SS12-T3 Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics SS12-T3 Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics SS12-T3 Datasheet HTML 4Page - Won-Top Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SS12 – S100
3 of 4
© 2006 Won-Top Electronics
MARKING INFORMATION
RECOMMENDED FOOTPRINT
PACKAGING INFORMATION
Reel Diameter
(mm)
Quantity
(PCS)
Inner Box Size
L x W x H (mm)
Quantity
(PCS)
Carton Size
L x W x H (mm)
Quantity
(PCS)
Approx. Gross Weight
(KG)
330
7,500
340 x 337 x 45
15,000
370 x 370 x 420
120,000
17.5
inches(mm)
Product ID Label
Direction of Unreeling
12mm
4mm
1.6mm
Note: 1. Paper reel, white or gray color.
2. Components are packed in accordance with EIA standard 481-1 and 481-2.
TAPE & REEL
Cathode
= Polarity Band
WTE
= Manufacturer’s Logo
SS1x
= Device Number Except S100
x
= 2, 3, 4, 5, 6, 8 or 9
WT E
SS1x
0.050 MIN
(1.27 MIN)
0.058 MIN
(1.47 MIN)
0.083 MAX
(2.11 MAX)
330mm
12mm
4mm


Số phần tương tự - SS12-T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
SS12-T3 WTE-SS12-T3 Datasheet
42Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SS12-T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
RB162M-40 SUNMATE-RB162M-40 Datasheet
1Mb / 3P
   1.0A Surface Mount Schottky Barrier Diode
logo
Zibo Seno Electronic En...
SS12F ZSELEC-SS12F Datasheet
87Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SS12W ZSELEC-SS12W Datasheet
85Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
STPS0520Z ZSELEC-STPS0520Z Datasheet
148Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SK14 ZSELEC-SK14 Datasheet
132Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
MBRX0520 ZSELEC-MBRX0520 Datasheet
175Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
SUNMATE electronic Co.,...
RB160M-60 SUNMATE-RB160M-60 Datasheet
1Mb / 3P
   1.0A Surface Mount Schottky Barrier Diode
logo
Won-Top Electronics
SK12 WTE-SK12_06 Datasheet
45Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
1N5817W SEMTECH_ELEC-1N5817W Datasheet
241Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Zibo Seno Electronic En...
X10 ZSELEC-X10 Datasheet
158Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com