công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4933-TB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Won-Top Electronics

tên linh kiện 1N4933-TB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A FAST RECOVERY DIODE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics

1N4933-TB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Won-Top Electronics

  1N4933-TB Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics 1N4933-TB Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics 1N4933-TB Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics 1N4933-TB Datasheet HTML 4Page - Won-Top Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
1N4933 – 1N4937
4 of 4
© 2006 Won-Top Electronics
ORDERING INFORMATION
Product No.
Package Type
Shipping Quantity
1N4933-T3
DO-41
5000/Tape & Reel
1N4933-TB
DO-41
5000/Tape & Box
1N4933
DO-41
1000 Units/Box
1N4934-T3
DO-41
5000/Tape & Reel
1N4934-TB
DO-41
5000/Tape & Box
1N4934
DO-41
1000 Units/Box
1N4935-T3
DO-41
5000/Tape & Reel
1N4935-TB
DO-41
5000/Tape & Box
1N4935
DO-41
1000 Units/Box
1N4936-T3
DO-41
5000/Tape & Reel
1N4936-TB
DO-41
5000/Tape & Box
1N4936
DO-41
1000 Units/Box
1N4937-T3
DO-41
5000/Tape & Reel
1N4937-TB
DO-41
5000/Tape & Box
1N4937
DO-41
1000 Units/Box
1.
Products listed in bold are WTE Preferred devices.
2.
Shipping quantity given is for minimum packing quantity only. For minimum
order quantity, please consult the Sales Department.
3.
To order RoHS / Lead Free version (with Lead Free finish), add “-LF” suffix
to part number above. For example, 1N4933-TB-LF.
Won-Top Electronics Co., Ltd (WTE) has checked all information carefully and believes it to be correct and accurate. However, WTE cannot assume any
responsibility for inaccuracies. Furthermore, this information does not give the purchaser of semiconductor devices any license under patent rights to
manufacturer. WTE reserves the right to change any or all information herein without further notice.
WARNING: DO NOT USE IN LIFE SUPPORT EQUIPMENT. WTE power semiconductor products are not authorized for use as critical components in life
support devices or systems without the express written approval.
We power your everyday.
Won-Top Electronics Co., Ltd.
No. 44 Yu Kang North 3rd Road, Chine Chen Dist., Kaohsiung, Taiwan
Phone: 886-7-822-5408 or 886-7-822-5410
Fax: 886-7-822-5417
Email: sales@wontop.com
Internet: http://www.wontop.com


Số phần tương tự - 1N4933-TB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
1N4933-TB WTE-1N4933-TB Datasheet
47Kb / 3P
   1.0A FAST RECOVERY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N4933-TB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
FR101 WTE-FR101_06 Datasheet
55Kb / 4P
   1.0A FAST RECOVERY DIODE
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N4933 ZSELEC-1N4933 Datasheet
132Kb / 2P
   1.0A FAST RECOVERY DIODE
FR101 ZSELEC-FR101 Datasheet
117Kb / 2P
   1.0A FAST RECOVERY DIODE
logo
Won-Top Electronics
BA157 WTE-BA157_06 Datasheet
54Kb / 4P
   1.0A FAST RECOVERY DIODE
logo
Zibo Seno Electronic En...
PR1001 ZSELEC-PR1001 Datasheet
134Kb / 2P
   1.0A FAST RECOVERY DIODE
logo
Naina Semiconductor ltd...
BA159 NAINA-BA159 Datasheet
107Kb / 2P
   Fast Recovery Diode, 1.0A
logo
Zibo Seno Electronic En...
FFM101 ZSELEC-FFM101 Datasheet
145Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
FFM101-M ZSELEC-FFM101-M Datasheet
145Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
FR1A ZSELEC-FR1A Datasheet
144Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY DIODE
RS1000FL ZSELEC-RS1000FL Datasheet
140Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com