công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT74 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BAT74
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier double diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BAT74 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

  BAT74_01 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BAT74_01 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BAT74_01 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BAT74_01 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BAT74_01 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BAT74_01 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BAT74_01 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BAT74_01 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
2001 Sep 05
6
Philips Semiconductors
Product specification
Schottky barrier double diode
BAT74
PACKAGE OUTLINE
UNIT
A
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
1.1
0.9
A1
max
0.1
b1
0.88
0.78
c
0.15
0.09
D
3.0
2.8
E
1.4
1.2
HE
y
w
v
Q
2.5
2.1
0.45
0.15
0.55
0.45
e
1.9
e1
1.7
Lp
0.1
0.1
0.2
bp
0.48
0.38
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
SOT143B
97-02-28
0
1
2 mm
scale
Plastic surface mounted package; 4 leads
SOT143B
D
HE
E
A
B
v M A
X
A
A1
Lp
Q
detail X
c
y
w M
e1
e
B
2
1
3
4
b1
bp


Số phần tương tự - BAT74_01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BAT74.215 NXP-BAT74.215 Datasheet
107Kb / 11P
   Schottky barrier double diode
Rev. 03-19 April 2010
BAT74235 PHILIPS-BAT74235 Datasheet
119Kb / 10P
   Schottky barrier double diode
Rev. 03-19 April 2010
BAT74S PHILIPS-BAT74S Datasheet
51Kb / 12P
   Schottky barrier double diode
1998 Jul 10
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT74S KEXIN-BAT74S Datasheet
39Kb / 2P
   Schottky Barrier Double Diode
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT74S NEXPERIA-BAT74S Datasheet
2Mb / 10P
   Dual Schottky barrier diode
22 November 2012
More results

Mô tả tương tự - BAT74_01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PMBD354 NXP-PMBD354 Datasheet
102Kb / 7P
   Schottky barrier double diode
2003 Mar 25
BAS70-07S PHILIPS-BAS70-07S Datasheet
52Kb / 8P
   Schottky barrier double diode
1998 Jul 10
BAT74S PHILIPS-BAT74S_03 Datasheet
57Kb / 8P
   Schottky barrier double diode
2003 Apr 11
BAT74V PHILIPS-BAT74V_15 Datasheet
198Kb / 7P
   Schottky barrier double diode
2002 Sep 02
logo
Nexperia B.V. All right...
BAT160C NEXPERIA-BAT160C Datasheet
196Kb / 8P
   Schottky barrier double diode
22 September 2022
logo
NXP Semiconductors
BAT54CM NXP-BAT54CM Datasheet
195Kb / 7P
   Schottky barrier double diode
2003 Nov 11
BAT74235 PHILIPS-BAT74235 Datasheet
119Kb / 10P
   Schottky barrier double diode
Rev. 03-19 April 2010
PMBD354 PHILIPS-PMBD354_15 Datasheet
102Kb / 7P
   Schottky barrier double diode
2003 Mar 25
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT74 KEXIN-BAT74 Datasheet
39Kb / 2P
   Schottky Barrier Double Diode
logo
NXP Semiconductors
BAT74V PHILIPS-BAT74V Datasheet
51Kb / 8P
   Schottky barrier double diode
2002 Sep 02
PBYR2100CT PHILIPS-PBYR2100CT Datasheet
47Kb / 8P
   Schottky barrier double diode
1999 May 25
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com