công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS-BT2416C1.A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện GS-BT2416C1.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bluetooth Class 1 Module
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

GS-BT2416C1.A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
GS-BT2416C1
Maximum ratings
3/11
1
Maximum ratings
1.1
Absolute maximum ratings
Operation of the module beyond these limits is not guaranteed.
Sustained exposure to these limits will adversely affect device reliability.
1.2
Operating ranges
Operating ranges define the limits for functional operation and parametrics characteristics of
the module.
Functionality outside these limits is not implied
Table 1.
Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Values
Unit
Min
Max
VDD
Module supply voltage
4
V
VIN
Input voltage on any digital pin
Vss1-0.5 Vdd+0.3
V
Tstg
Storage temperature
-40
+85
°C
Tsold
Soldering temperature
240
Table 2.
Operating ranges
Symbol
Parameter
Conditions
Values
Unit
Min
Typ
Max
VDD
Module supply voltage
-20°C < T < 70 °C
3.13
3.3
3.47
V
Tstg
Operating ambient
temperature
-20
+70
°C


Số phần tương tự - GS-BT2416C1.A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
GS-BT2416C1.AT1 STMICROELECTRONICS-GS-BT2416C1.AT1 Datasheet
489Kb / 38P
   Bluetooth짰 class 1 module with embedded SPP SW
More results

Mô tả tương tự - GS-BT2416C1.A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BT-STA2416C1 STMICROELECTRONICS-BT-STA2416C1 Datasheet
384Kb / 13P
   Bluetooth class 1 module
SPBT2563C1 STMICROELECTRONICS-SPBT2563C1 Datasheet
321Kb / 13P
   Bluetooth??class 1 module
logo
HANAMICRON
HBM1X1M HANAMICRON-HBM1X1M Datasheet
229Kb / 17P
   Bluetooth V1.2 Class 1 Module
logo
List of Unclassifed Man...
BT730 ETC2-BT730 Datasheet
353Kb / 3P
   Class 1 Bluetooth v2.0 Module
logo
Laird Tech Smart Techno...
BT740-SA LSTD-BT740-SA Datasheet
2Mb / 155P
   Enhanced Class 1 Bluetooth v2.1 Module
BT740 LSTD-BT740 Datasheet
1Mb / 31P
   Enhanced Class 1 Bluetooth v2.1 Module
logo
Texas Instruments
CC2560-SN2100 TI-CC2560-SN2100 Datasheet
37Kb / 2P
[Old version datasheet]   Bluetooth Class 1 Module from Murata
logo
List of Unclassifed Man...
BT740 ETC2-BT740 Datasheet
327Kb / 2P
   Enhanced Class 1 Bluetooth v2.1 Module
logo
HANAMICRON
HBH1X1M HANAMICRON-HBH1X1M Datasheet
251Kb / 17P
   Bluetooth V2.0 EDR Class 1 Module
logo
Microchip Technology
RN41 MICROCHIP-RN41 Datasheet
654Kb / 28P
   Class 1 Bluetooth Module with EDR Support
03/25/14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com