công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS-BT2416C1.A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện GS-BT2416C1.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bluetooth Class 1 Module
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

GS-BT2416C1.A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1.A Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Pin settings
GS-BT2416C1
6/11
5
Pin settings
Table 5.
Pin description
Pin N°
Name
I/O
Description
1
Vss1
--
GND
2
Vdd
--
Module supply voltage- Single 3.3V
3
GPIO0
I/O
General purpose I/O line
4
GPIO1
I/O
General purpose I/O line
5
GPIO2
I/O
General purpose I/O line
6
GPIO3
I/O
General purpose I/O line
7
GPIO4
I/O
General purpose I/O line
8
GPIO5
I/O
General purpose I/O line
9
----
I/O
Not to be used
Internally used for RX/TX switch
10
GPIO7
I/O
General purpose I/O line
11
GPIO8
I/O
General purpose I/O line
12
GPIO9
I/O
General purpose I/O line
13
LP CLOCK OUT
---
32kHz Out - GS-BT2416C1
32,768kHz Out - GS-BT2416C1.A
14
GPIO11
I/O
General purpose I/O line
15
----
I/O
Not to be used
Internally used for TX gain setting
16
----
I/O
Not to be used
Internally used for TX gain setting
17
----
I/O
Not to be used
Internally used for TX gain setting
18
----
I/O
Not to be used
Internally used for TX gain setting
19
TDI
JTAG pin
20
TDO
JTAG pin
21
TMS
JTAG pin
22
NTRST
JTAG pin
23
TCK
JTAG pin
If not used connect to VSS1
24
I2C_dat
I/O
I2C bus interface data
To be connected to VDD with 10 K
Ω resistor
25
I2C_clk
I/O
I2C bus interface clock
To be connected to VDD with 10 K
Ω resistor


Số phần tương tự - GS-BT2416C1.A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
GS-BT2416C1.AT1 STMICROELECTRONICS-GS-BT2416C1.AT1 Datasheet
489Kb / 38P
   Bluetooth짰 class 1 module with embedded SPP SW
More results

Mô tả tương tự - GS-BT2416C1.A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BT-STA2416C1 STMICROELECTRONICS-BT-STA2416C1 Datasheet
384Kb / 13P
   Bluetooth class 1 module
SPBT2563C1 STMICROELECTRONICS-SPBT2563C1 Datasheet
321Kb / 13P
   Bluetooth??class 1 module
logo
HANAMICRON
HBM1X1M HANAMICRON-HBM1X1M Datasheet
229Kb / 17P
   Bluetooth V1.2 Class 1 Module
logo
List of Unclassifed Man...
BT730 ETC2-BT730 Datasheet
353Kb / 3P
   Class 1 Bluetooth v2.0 Module
logo
Laird Tech Smart Techno...
BT740-SA LSTD-BT740-SA Datasheet
2Mb / 155P
   Enhanced Class 1 Bluetooth v2.1 Module
BT740 LSTD-BT740 Datasheet
1Mb / 31P
   Enhanced Class 1 Bluetooth v2.1 Module
logo
Texas Instruments
CC2560-SN2100 TI-CC2560-SN2100 Datasheet
37Kb / 2P
[Old version datasheet]   Bluetooth Class 1 Module from Murata
logo
List of Unclassifed Man...
BT740 ETC2-BT740 Datasheet
327Kb / 2P
   Enhanced Class 1 Bluetooth v2.1 Module
logo
HANAMICRON
HBH1X1M HANAMICRON-HBH1X1M Datasheet
251Kb / 17P
   Bluetooth V2.0 EDR Class 1 Module
logo
Microchip Technology
RN41 MICROCHIP-RN41 Datasheet
654Kb / 28P
   Class 1 Bluetooth Module with EDR Support
03/25/14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com