công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS-BT2416C1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện GS-BT2416C1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bluetooth Class 1 Module
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

GS-BT2416C1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button GS-BT2416C1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics GS-BT2416C1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
GS-BT2416C1
Pin settings
7/11
26
INT1
I
External Interrupt signal
Internally connected to VSS1 with 10K
Ω /
If not used connect to VSS1
27
PCM_SYNC
I/O
PCM 8kHz synch
28
PCM_CLK
I/O
PCM clock
29
PCM_A
I/O
PCM Data In/Out
30
PCM_B
I/O
PCM Data In//Out
31
USB_DN
I/O
USB data -
If not used connect to VSS1
32
USB_DP
I/O
USB data +
If not used connect to VSS1
33
UART2_RXD
I
UART2 data input
If not used connect to VDD
34
UART2_TXD
O
UART2 data output
35
UART2_I1
O/I
UART2 clear to send input
If not used connect to VDD
36
UART2_02
O
UART1 ready to send output
37
SPI_FRM
I/O
Syncronous Serial Interface frame synch
38
SPI_CLK
I/O
Syncronous Serial Interface clock
39
SPI_TXD
O/T Syncronous Serial Interface transmit data
40
SPI_RXD
I
Syncronous Serial Interface receive data
If not used connect to VSS1
41
1V8
O
1.8V digital supply out ( test purpose)
To be left Not Connected
42
3V3
O
3.3V I/O power supply out ( test purpose) To be left Not Connected
43
Vss1
-
GND ( test purpose)
To be left Not Connected
44
2V7
O
2.7 digital core supply out ( test purpose) To be left Not Connected
45
RESET
I
Reset pin ( active low)
46
BOOT
I
External downloading Enable ( active low)
Internally pul-upped to 1.8V by 10kohm
47
UART10_TXD
O
UART1 data output
48
UART11_RXD
I
UART1 data input
If not used connect to VDD
49
Vss2 ( RF GND)
--
RF GND
50
+ANTENNA
--
Antenna out
51
Vss2 (RF GND)
--
RF GND
Table 5.
Pin description (continued)
Pin N°
Name
I/O
Description


Số phần tương tự - GS-BT2416C1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
GS-BT2416C1.AT1 STMICROELECTRONICS-GS-BT2416C1.AT1 Datasheet
489Kb / 38P
   Bluetooth짰 class 1 module with embedded SPP SW
GS-BT2416C1.H STMICROELECTRONICS-GS-BT2416C1.H Datasheet
348Kb / 19P
   Bluetooth짰 class 1 module with embedded HCI FW
GS-BT2416C1AT1 STMICROELECTRONICS-GS-BT2416C1AT1 Datasheet
489Kb / 38P
   Bluetooth짰 class 1 module with embedded SPP SW
GS-BT2416C1H STMICROELECTRONICS-GS-BT2416C1H Datasheet
348Kb / 19P
   Bluetooth짰 class 1 module with embedded HCI FW
More results

Mô tả tương tự - GS-BT2416C1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BT-STA2416C1 STMICROELECTRONICS-BT-STA2416C1 Datasheet
384Kb / 13P
   Bluetooth class 1 module
SPBT2563C1 STMICROELECTRONICS-SPBT2563C1 Datasheet
321Kb / 13P
   Bluetooth??class 1 module
logo
HANAMICRON
HBM1X1M HANAMICRON-HBM1X1M Datasheet
229Kb / 17P
   Bluetooth V1.2 Class 1 Module
logo
List of Unclassifed Man...
BT730 ETC2-BT730 Datasheet
353Kb / 3P
   Class 1 Bluetooth v2.0 Module
logo
Laird Tech Smart Techno...
BT740-SA LSTD-BT740-SA Datasheet
2Mb / 155P
   Enhanced Class 1 Bluetooth v2.1 Module
BT740 LSTD-BT740 Datasheet
1Mb / 31P
   Enhanced Class 1 Bluetooth v2.1 Module
logo
Texas Instruments
CC2560-SN2100 TI-CC2560-SN2100 Datasheet
37Kb / 2P
[Old version datasheet]   Bluetooth Class 1 Module from Murata
logo
List of Unclassifed Man...
BT740 ETC2-BT740 Datasheet
327Kb / 2P
   Enhanced Class 1 Bluetooth v2.1 Module
logo
HANAMICRON
HBH1X1M HANAMICRON-HBH1X1M Datasheet
251Kb / 17P
   Bluetooth V2.0 EDR Class 1 Module
logo
Microchip Technology
RN41 MICROCHIP-RN41 Datasheet
654Kb / 28P
   Class 1 Bluetooth Module with EDR Support
03/25/14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com