công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5328CVM240 bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5328CVM240
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microprocessor Data Sheet
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5328CVM240 bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF5328CVM240 Datasheet HTML 36Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 37Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 38Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 39Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 40Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 41Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 42Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 43Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 44Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 48 page
background image
MCF532x ColdFire® Microprocessor Data Sheet, Rev. 4
Electrical Characteristics
Freescale Semiconductor
40
Figure 27. QSPI Timing
5.18
JTAG and Boundary Scan Timing
Table 29. JTAG and Boundary Scan Timing
Num
Characteristics1
1 JTAG_EN is expected to be a static signal. Hence, specific timing is not associated with it.
Symbol
Min
Max
Unit
J1
TCLK Frequency of Operation
fJCYC
DC
1/4
fsys/3
J2
TCLK Cycle Period
tJCYC
4—
tCYC
J3
TCLK Clock Pulse Width
tJCW
26
ns
J4
TCLK Rise and Fall Times
tJCRF
03
ns
J5
Boundary Scan Input Data Setup Time to TCLK Rise
tBSDST
4—
ns
J6
Boundary Scan Input Data Hold Time after TCLK Rise
tBSDHT
26
ns
J7
TCLK Low to Boundary Scan Output Data Valid
tBSDV
033
ns
J8
TCLK Low to Boundary Scan Output High Z
tBSDZ
033
ns
J9
TMS, TDI Input Data Setup Time to TCLK Rise
tTAPBST
4—
ns
J10
TMS, TDI Input Data Hold Time after TCLK Rise
tTAPBHT
10
ns
J11
TCLK Low to TDO Data Valid
tTDODV
026
ns
J12
TCLK Low to TDO High Z
tTDODZ
08
ns
J13
TRST Assert Time
tTRSTAT
100
ns
J14
TRST Setup Time (Negation) to TCLK High
tTRSTST
10
ns
QSPI_CS[3:0]
QSPI_CLK
QSPI_DOUT
QS5
QS1
QSPI_DIN
QS3
QS4
QS2


Số phần tương tự - MCF5328CVM240

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Analogic Techn...
MCF5328CVM240 ANALOGICTECH-MCF5328CVM240 Datasheet
979Kb / 48P
   MCF5329 ColdFire Microprocessor Data Sheet
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5328CVM240 FREESCALE-MCF5328CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire Microprocessor Data Sheet
logo
NXP Semiconductors
MCF5328CVM240 NXP-MCF5328CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 5, 11/2008
More results

Mô tả tương tự - MCF5328CVM240

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5208 FREESCALE-MCF5208 Datasheet
982Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5373 FREESCALE-MCF5373 Datasheet
847Kb / 42P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5208 FREESCALE-MCF5208_07 Datasheet
523Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5253 FREESCALE-MCF5253 Datasheet
238Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF5251 FREESCALE-MCF5251_07 Datasheet
659Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
SCF5250LAG100 FREESCALE-SCF5250LAG100 Datasheet
653Kb / 56P
   Integrated ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54455 FREESCALE-MCF54455_09 Datasheet
1Mb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF54418CMJ250 FREESCALE-MCF54418CMJ250 Datasheet
639Kb / 61P
   MCF5441x ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF53281CVM240 FREESCALE-MCF53281CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54455_0812 FREESCALE-MCF54455_0812 Datasheet
937Kb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com