công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5328CVM240 bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5328CVM240
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microprocessor Data Sheet
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5328CVM240 bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF5328CVM240 Datasheet HTML 27Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 28Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 29Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 30Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 31Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 32Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 33Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 34Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5328CVM240 Datasheet HTML 35Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 48 page
background image
Electrical Characteristics
MCF532x ColdFire® Microprocessor Data Sheet, Rev. 4
Freescale Semiconductor
31
Figure 17. Sharp TFT Panel Timing
Table 15. 4/8/12/16/18 Bit/Pixel TFT Color Mode Panel Timing
Number
Description
Minimum
Value
Unit
T1
End of LCD_OE to beginning of LCD_VSYNC
T5+T6+T7-1
(VWAIT1·T2)+T5+T6+T7-1
Ts
T2
LCD_HSYNC period
XMAX+T5+T6+T7
Ts
T3
LCD_VSYNC pulse width
T2
VWIDTH·T2
Ts
T4
End of LCD_VSYNC to beginning of LCD_OE
1
(VWAIT2·T2)+1
Ts
T5
LCD_HSYNC pulse width
1
HWIDTH+1
Ts
T6
End of LCD_HSYNC to beginning to LCD_OE
3
HWAIT2+3
Ts
T7
End of LCD_OE to beginning of LCD_HSYNC
1
HWAIT1+1
Ts
Note: Ts is the LCD_LSCLK period. LCD_VSYNC, LCD_HSYNC and LCD_OE can be programmed as active high or active
low. In Figure 16, all 3 signals are active low. LCD_LSCLK can be programmed to be deactivated during the
LCD_VSYNC pulse or the LCD_OE deasserted period. In Figure 16, LCD_LSCLK is always active.
Note: XMAX is defined in number of pixels in one line.
D1
D2
D320
LCD_LSCLK
LCD_LD
LCD_SPL_SPR
LCD_HSYNC
LCD_CLS
LCD_PS
LCD_REV
XMAX
T2
D320
T1
T3
T5
T4
T7
T6
T2
T4
T7


Số phần tương tự - MCF5328CVM240

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Analogic Techn...
MCF5328CVM240 ANALOGICTECH-MCF5328CVM240 Datasheet
979Kb / 48P
   MCF5329 ColdFire Microprocessor Data Sheet
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5328CVM240 FREESCALE-MCF5328CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire Microprocessor Data Sheet
logo
NXP Semiconductors
MCF5328CVM240 NXP-MCF5328CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 5, 11/2008
More results

Mô tả tương tự - MCF5328CVM240

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5208 FREESCALE-MCF5208 Datasheet
982Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5373 FREESCALE-MCF5373 Datasheet
847Kb / 42P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5208 FREESCALE-MCF5208_07 Datasheet
523Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5253 FREESCALE-MCF5253 Datasheet
238Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF5251 FREESCALE-MCF5251_07 Datasheet
659Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
SCF5250LAG100 FREESCALE-SCF5250LAG100 Datasheet
653Kb / 56P
   Integrated ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54455 FREESCALE-MCF54455_09 Datasheet
1Mb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF54418CMJ250 FREESCALE-MCF54418CMJ250 Datasheet
639Kb / 61P
   MCF5441x ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF53281CVM240 FREESCALE-MCF53281CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54455_0812 FREESCALE-MCF54455_0812 Datasheet
937Kb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com