công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5327 bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5327
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microprocessor Data Sheet
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5327 bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF5327 Datasheet HTML 40Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 41Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 42Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 43Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 44Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 45Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 46Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 47Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 48Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 48 page
background image
MCF532x ColdFire® Microprocessor Data Sheet, Rev. 4
Package Information
Freescale Semiconductor
46
7.2
Package Dimensions—196 MAPBGA
Figure 37 shows the MCF5327CVM240 package dimensions.
Figure 37. 196 MAPBGA Package Dimensions (Case No. 1128A-01)
X
0.20
Laser mark for pin 1
identification in
this area
e
13X
D
E
M
S
A1
A2
A
0.15 Z
0.30 Z
Z
Rotated 90 Clockwise
Detail K
°
5
View M-M
e
13X
S
M
X
0.30
Y
Z
0.10 Z
3
b
196X
Metalized mark for
pin 1 identification
in this area
14 13 12 11
5
4
3
2
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
4
NOTES:
1. Dimensions are in millimeters.
2. Interpret dimensions and tolerances
per ASME Y14.5M, 1994.
3. Dimension B is measured at the
maximum solder ball diameter,
parallel to datum plane Z.
4. Datum Z (seating plane) is defined
by the spherical crowns of the solder
balls.
5. Parallelism measurement shall
exclude any effect of mark on top
surface of package.
DIM
Min Max
Millimeters
A 1.32 1.75
A1 0.27 0.47
A2 1.18 REF
b 0.35 0.65
D 15.00 BSC
E 15.00 BSC
e
1.00 BSC
S
0.50 BSC
Y
K
M
N
P
A
1
6
10
9
Top View
Bottom View


Số phần tương tự - MCF5327

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5327 FREESCALE-MCF5327 Datasheet
1,008Kb / 50P
   ColdFire짰 Microprocessor
logo
NXP Semiconductors
MCF5327 NXP-MCF5327 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 5, 11/2008
logo
Advanced Analogic Techn...
MCF5327CVM240 ANALOGICTECH-MCF5327CVM240 Datasheet
979Kb / 48P
   MCF5329 ColdFire Microprocessor Data Sheet
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5327CVM240 FREESCALE-MCF5327CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire Microprocessor Data Sheet
logo
NXP Semiconductors
MCF5327CVM240 NXP-MCF5327CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 5, 11/2008
More results

Mô tả tương tự - MCF5327

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5208 FREESCALE-MCF5208 Datasheet
982Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5373 FREESCALE-MCF5373 Datasheet
847Kb / 42P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5208 FREESCALE-MCF5208_07 Datasheet
523Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5253 FREESCALE-MCF5253 Datasheet
238Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF5251 FREESCALE-MCF5251_07 Datasheet
659Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
SCF5250LAG100 FREESCALE-SCF5250LAG100 Datasheet
653Kb / 56P
   Integrated ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54455 FREESCALE-MCF54455_09 Datasheet
1Mb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF54418CMJ250 FREESCALE-MCF54418CMJ250 Datasheet
639Kb / 61P
   MCF5441x ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF53281CVM240 FREESCALE-MCF53281CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54455_0812 FREESCALE-MCF54455_0812 Datasheet
937Kb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com