công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5327 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5327
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microprocessor Data Sheet
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5327 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF5327 Datasheet HTML 30Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 31Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 32Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 33Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 34Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 35Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 36Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 37Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5327 Datasheet HTML 38Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 48 page
background image
MCF532x ColdFire® Microprocessor Data Sheet, Rev. 4
Electrical Characteristics
Freescale Semiconductor
34
S6
SSI_BCLK to SSI_FS output invalid
-2
ns
S7
SSI_BCLK to SSI_TXD valid
15
ns
S8
SSI_BCLK to SSI_TXD invalid / high impedence
-4
ns
S9
SSI_RXD / SSI_FS input setup before SSI_BCLK
15
ns
S10
SSI_RXD / SSI_FS input hold after SSI_BCLK
0
ns
1 All timings specified with a capactive load of 25pF.
2 SSI_MCLK can be generated from SSI_CLKIN or a divided version of the internal system clock
(SYSCLK).
3 SSI_BCLK can be derived from SSI_CLKIN or a divided version of SYSCLK. If the SYSCLK is used, the
minimum divider is 6. If the SSI_CLKIN input is used, the programmable dividers must be set to ensure
that SSI_BCLK does not exceed 4 x fSYS.
Table 20. SSI Timing – Slave Modes1
1 All timings specified with a capactive load of 25pF.
Num
Description
Symbol
Min
Max
Units
S11
SSI_BCLK cycle time
tBCLK
8
× t
SYS
—ns
S12
SSI_BCLK pulse width high/low
45%
55%
tBCLK
S13
SSI_FS input setup before SSI_BCLK
10
ns
S14
SSI_FS input hold after SSI_BCLK
3
ns
S15
SSI_BCLK to SSI_TXD/SSI_FS output valid
15
ns
S16
SSI_BCLK to SSI_TXD/SSI_FS output invalid/high
impedence
-2
ns
S17
SSI_RXD setup before SSI_BCLK
10
ns
S18
SSI_RXD hold after SSI_BCLK
3
ns
Table 19. SSI Timing – Master Modes1 (continued)
Num
Description
Symbol
Min
Max
Units


Số phần tương tự - MCF5327

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5327 FREESCALE-MCF5327 Datasheet
1,008Kb / 50P
   ColdFire짰 Microprocessor
logo
NXP Semiconductors
MCF5327 NXP-MCF5327 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 5, 11/2008
logo
Advanced Analogic Techn...
MCF5327CVM240 ANALOGICTECH-MCF5327CVM240 Datasheet
979Kb / 48P
   MCF5329 ColdFire Microprocessor Data Sheet
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5327CVM240 FREESCALE-MCF5327CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire Microprocessor Data Sheet
logo
NXP Semiconductors
MCF5327CVM240 NXP-MCF5327CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
Rev. 5, 11/2008
More results

Mô tả tương tự - MCF5327

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5208 FREESCALE-MCF5208 Datasheet
982Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5373 FREESCALE-MCF5373 Datasheet
847Kb / 42P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5208 FREESCALE-MCF5208_07 Datasheet
523Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5253 FREESCALE-MCF5253 Datasheet
238Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF5251 FREESCALE-MCF5251_07 Datasheet
659Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
SCF5250LAG100 FREESCALE-SCF5250LAG100 Datasheet
653Kb / 56P
   Integrated ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54455 FREESCALE-MCF54455_09 Datasheet
1Mb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF54418CMJ250 FREESCALE-MCF54418CMJ250 Datasheet
639Kb / 61P
   MCF5441x ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF53281CVM240 FREESCALE-MCF53281CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54455_0812 FREESCALE-MCF54455_0812 Datasheet
937Kb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com