công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5270VM100 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5270VM100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Microprocessor Hardware Specification
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5270VM100 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MCF5270VM100 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270VM100 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270VM100 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270VM100 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270VM100 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270VM100 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270VM100 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270VM100 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5270VM100 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 40 page
background image
Signal Descriptions
MCF5271 Integrated Microprocessor Hardware Specification, Rev. 2
Freescale Semiconductor
5
A[20:0]
O
123:115,
112:106, 102:98
A12, B12, C12,
A13, B13, B14,
C13, C14, D12,
D13, D14, E11,
E12, E13, E14,
F12, F13, F14,
G11, G12, G13
D[31:16]
O
22:30, 33:39
G1, G2, H1, H2,
H3, H4, J1, J2,
J3, J4, K1, K2,
K3, K4, L1, L2
D[15:8]
PDATAH[7:0]
O
42:49
M1, N1, M2, N2,
P2, L3, M3, N3
D[7:0]
PDATAL[7:0]
O
50:52, 56:60
P3, M4, N4, P4,
L5, M5, N5, P5
BS[3:0]
PBS[7:4]
CAS[3:0]
O
143:140
B6, C6, D7, C7
OE
PBUSCTL7
O
62
N6
TA
PBUSCTL6
I
96
H11
TEA
PBUSCTL5
DREQ1
—I
—J14
R/W
PBUSCTL4
O
95
J13
TSIZ1
PBUSCTL3
DACK1
O
—P6
TSIZ0
PBUSCTL2
DACK0
O
—P7
TS
PBUSCTL1
DACK2
O
97
H13
TIP
PBUSCTL0
DREQ0
O
—H12
Chip Selects
CS[7:4]
PCS[7:4]
O
B9, A10, C10,
A11
CS[3:2]
PCS[3:2]
SD_CS[1:0]
O
132,131
A9, C9
CS1
PCS1
O
130
B10
CS0
O
129
D10
SDRAM Controller
SD_WE
PSDRAM5
O
92
K13
SD_SCAS
PSDRAM4
O
91
K12
SD_SRAS
PSDRAM3
O
90
K11
SD_CKE
PSDRAM2
O
E8
SD_CS[1:0] PSDRAM[1:0]
O
L12, L13
Table 2. MCF5270 and MCF5271 Signal Information and Muxing (continued)
Signal Name
GPIO
Alternate 1 Alternate 2
Dir.1
MCF5270
MCF5271
160 QFP
MCF5270
MCF5271
196 MAPBGA


Số phần tương tự - MCF5270VM100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5270VM100 FREESCALE-MCF5270VM100 Datasheet
1Mb / 42P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
More results

Mô tả tương tự - MCF5270VM100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF523X FREESCALE-MCF523X_09 Datasheet
2Mb / 48P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5271 FREESCALE-MCF5271_09 Datasheet
1Mb / 42P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_06 Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5235EC FREESCALE-MCF5235EC Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5275 FREESCALE-MCF5275 Datasheet
1Mb / 44P
   Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Motorola, Inc
MCF5275 MOTOROLA-MCF5275 Datasheet
910Kb / 76P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5274CVM166 FREESCALE-MCF5274CVM166 Datasheet
601Kb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
NXP Semiconductors
MCF5275EC NXP-MCF5275EC Datasheet
1Mb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
Rev. 4, 02/2009
MPC602EC NXP-MPC602EC Datasheet
440Kb / 26P
   PowerPC 602TM RISC Microprocessor Hardware Specification
5/96
logo
Freescale Semiconductor...
MPC7410 FREESCALE-MPC7410_1 Datasheet
865Kb / 56P
   RISC Microprocessor Hardware Specifications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com