công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF523X bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF523X
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Microprocessor Hardware Specification
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF523X bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF523X Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF523X Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF523X Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF523X Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF523X Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF523X Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF523X Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF523X Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF523X Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 46 page
background image
Signal Descriptions
MCF523x Integrated Microprocessor Hardware Specification, Rev. 2
Freescale Semiconductor
7
ECRS
I
—F4
F4
ERXCLK
I
—E3
E3
ERXDV
I
—E4
E4
ERXD[3:0]
I
—D3, D4, C3,
C4
D3, D4, C3,
C4
ERXER
I
—D5
D5
ETXCLK
I
—C5
C5
ETXEN
O
—D6
D6
ETXER
O
—C6
C6
ETXD[3:0]
O
B6, B5, A5,
B7
B6, B5, A5,
B7
Feature Control
eTPU/EthENB
I
——
M4
I2C
I2C_SDA
PFECI2C1
CAN0RX
I/O
J12
L15
L15
L15
I2C_SCL
PFECI2C0
CAN0TX
I/O
J11
L14
L14
L14
DMA
DACK[2:0] and DREQ[2:0] do not have a dedicated bond pads.
Please refer to the following pins for muxing:
TS and DT2OUT for DACK2, TSIZ1and DT1OUT for DACK1,
TSIZ0 and DT0OUT for DACK0, IRQ2 and DT2IN for DREQ2,
TEA and DT1IN for DREQ1, and TIP and DT0IN for DREQ0.
QSPI
QSPI_CS1
PQSPI4
SD_CKE
O
139
B7
B10
B10
B10
QSPI_CS0
PQSPI3
O
147
A6
D9
D9
D9
QSPI_CLK
PQSPI2
I2C_SCL
O
148
C5
B8
B8
B8
QSPI_DIN
PQSPI1
I2C_SDA
I
149
B5
C8
C8
C8
QSPI_DOUT
PQSPI0
O
150
A5
D8
D8
D8
UARTs
U2TXD
PUARTH1
CAN1TX
O
—A8
D11
D11
D11
U2RXD
PUARTH0
CAN1RX
I
—A7
D10
D10
D10
U1CTS
PUARTL7
U2CTS
I
—B8
C11
C11
C11
U1RTS
PUARTL6
U2RTS
O
—C8
B11
B11
B11
U1TXD
PUARTL5
CAN0TX
O
135
D9
A12
A12
A12
Table 2. MCF523x Signal Information and Muxing (continued)
Signal Name
GPIO
Alternate 1 Alternate 2
Dir.1
MCF5232
160
QFP
MCF5232
196
MAPBGA
MCF5233
256
MAPBGA
MCF5234
256
MAPBGA
MCF5235
256
MAPBGA


Số phần tương tự - MCF523X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF523X FREESCALE-MCF523X Datasheet
1Mb / 44P
   DC Motor with Speed and Current Closed Loops, Driven by eTPU on
MCF523X FREESCALE-MCF523X Datasheet
3Mb / 3P
   CodeWarrior Development Studio for ColdFire짰 Architectures
MCF523x FREESCALE-MCF523x Datasheet
2Mb / 48P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_09 Datasheet
2Mb / 48P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
More results

Mô tả tương tự - MCF523X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5271 FREESCALE-MCF5271 Datasheet
1Mb / 40P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF523X FREESCALE-MCF523X_09 Datasheet
2Mb / 48P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5271 FREESCALE-MCF5271_09 Datasheet
1Mb / 42P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5235EC FREESCALE-MCF5235EC Datasheet
1Mb / 46P
   Integrated Microprocessor Hardware Specification
MCF5275 FREESCALE-MCF5275 Datasheet
1Mb / 44P
   Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Motorola, Inc
MCF5275 MOTOROLA-MCF5275 Datasheet
910Kb / 76P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5274CVM166 FREESCALE-MCF5274CVM166 Datasheet
601Kb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
logo
NXP Semiconductors
MCF5275EC NXP-MCF5275EC Datasheet
1Mb / 44P
   MCF5275 Integrated Microprocessor Family Hardware Specification
Rev. 4, 02/2009
MPC602EC NXP-MPC602EC Datasheet
440Kb / 26P
   PowerPC 602TM RISC Microprocessor Hardware Specification
5/96
logo
Freescale Semiconductor...
MPC7410 FREESCALE-MPC7410_1 Datasheet
865Kb / 56P
   RISC Microprocessor Hardware Specifications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com