công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5208 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5208
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microprocessor Data Sheet
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5208 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF5208_07 Datasheet HTML 31Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 32Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 33Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 34Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 35Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 36Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 37Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 38Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 39Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 46 page
background image
Electrical Characteristics
MCF5208 ColdFire® Microprocessor Data Sheet, Rev. 1
Freescale Semiconductor
35
Figure 20. GPIO Timing
5.10 Reset and Configuration Override Timing
Figure 21. RESET and Configuration Override Timing
Table 15. Reset and Configuration Override Timing
Num
Characteristic
Symbol
Min
Max
Unit
R1
RESET Input valid to FB_CLK High
tRVCH
9—
ns
R2
FB_CLK High to RESET Input invalid
tCHRI
1.5
ns
R3
RESET Input valid Time 1
NOTES:
1
During low power STOP, the synchronizers for the RESET input are bypassed and RESET is asserted asynchronously to
the system. Thus, RESET must be held a minimum of 100 ns.
tRIVT
5—
tCYC
R4
FB_CLK High to RSTOUT Valid
tCHROV
—10
ns
R5
RSTOUT valid to Config. Overrides valid
tROVCV
0—
ns
R6
Configuration Override Setup Time to RSTOUT invalid
tCOS
20
tCYC
R7
Configuration Override Hold Time after RSTOUT invalid
tCOH
0—
ns
R8
RSTOUT invalid to Configuration Override High Impedance
tROICZ
—1
tCYC
G1
FB_CLK
GPIO Outputs
G2
G3
G4
GPIO Inputs
R1
R2
FB_CLK
RESET
RSTOUT
R3
R4
R8
R7
R6
R5
Configuration Overrides*:
R4
(RCON, Override pins)


Số phần tương tự - MCF5208_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5208CAB166 FREESCALE-MCF5208CAB166 Datasheet
982Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5208CAB166 FREESCALE-MCF5208CAB166 Datasheet
523Kb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF5208CAB166 FREESCALE-MCF5208CAB166 Datasheet
2Mb / 46P
   MCF5208 ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF5208CVM166 FREESCALE-MCF5208CVM166 Datasheet
982Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5208CVM166 FREESCALE-MCF5208CVM166 Datasheet
523Kb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
More results

Mô tả tương tự - MCF5208_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5329 FREESCALE-MCF5329 Datasheet
979Kb / 48P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5208 FREESCALE-MCF5208 Datasheet
982Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5373 FREESCALE-MCF5373 Datasheet
847Kb / 42P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5253 FREESCALE-MCF5253 Datasheet
238Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF5251 FREESCALE-MCF5251_07 Datasheet
659Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
SCF5250LAG100 FREESCALE-SCF5250LAG100 Datasheet
653Kb / 56P
   Integrated ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54455 FREESCALE-MCF54455_09 Datasheet
1Mb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF54418CMJ250 FREESCALE-MCF54418CMJ250 Datasheet
639Kb / 61P
   MCF5441x ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF53281CVM240 FREESCALE-MCF53281CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54455_0812 FREESCALE-MCF54455_0812 Datasheet
937Kb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com