công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF5208 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF5208
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microprocessor Data Sheet
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF5208 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF5208_07 Datasheet HTML 24Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 25Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 26Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 27Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 28Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 29Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 30Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 31Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF5208_07 Datasheet HTML 32Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 46 page
background image
MCF5208 ColdFire® Microprocessor Data Sheet, Rev. 1
Electrical Characteristics
Freescale Semiconductor
28
5.7.1.1
FlexBus AC Timing Characteristics
The following timing numbers indicate when data will be latched or driven onto the external bus, relative
to the system clock.
Figure 14. FlexBus Read Timing
Table 11. FlexBus AC Timing Specifications
Num
Characteristic
Symbol
Min
Max
Unit
Notes
Frequency of Operation
83.33
Mhz
fsys/2
FB1
Clock Period (FB_CLK)
tFBCK
12
ns
tcyc
FB2
Data, and Control Output Valid (A[23:0], D[31:0],
FB_CS[5:0], R/W, TS, BE/BWE[3:0] and OE)
tFBCHDCV
—7.0
ns
1
NOTES:
1
Timing for chip selects only applies to the FB_CS[5:0] signals. Please see Section 5.8, “SDRAM Bus” for SD_CS[1:0]
timing.
FB3
Data, and Control Output Hold ((A[23:0], D[31:0],
FB_CS[5:0], R/W, TS, BE/BWE[3:0], and OE)
tFBCHDCI
1—
ns
1, 2
2
The FlexBus supports programming an extension of the address hold. Please consult the device reference manual for
more information.
FB4
Data Input Setup
tDVFBCH
3.5
ns
FB5
Data Input Hold
tDIFBCH
0—
ns
FB6
Transfer Acknowledge (TA) Input Setup
tCVFBCH
4—
ns
FB7
Transfer Acknowledge (TA) Input Hold
tCIFBCH
0—
ns
FB_CLK
A[23:0]
D[31:0]
R/W
TS
FB_CSn
OE
TA
FB1
A[23:0]
FB2
FB3
FB4
FB5
FB6
FB7
DATA
BE/BWEn


Số phần tương tự - MCF5208_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5208CAB166 FREESCALE-MCF5208CAB166 Datasheet
982Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5208CAB166 FREESCALE-MCF5208CAB166 Datasheet
523Kb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF5208CAB166 FREESCALE-MCF5208CAB166 Datasheet
2Mb / 46P
   MCF5208 ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF5208CVM166 FREESCALE-MCF5208CVM166 Datasheet
982Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5208CVM166 FREESCALE-MCF5208CVM166 Datasheet
523Kb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
More results

Mô tả tương tự - MCF5208_07

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF5329 FREESCALE-MCF5329 Datasheet
979Kb / 48P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5208 FREESCALE-MCF5208 Datasheet
982Kb / 46P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5373 FREESCALE-MCF5373 Datasheet
847Kb / 42P
   Microprocessor Data Sheet
MCF5253 FREESCALE-MCF5253 Datasheet
238Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF5251 FREESCALE-MCF5251_07 Datasheet
659Kb / 32P
   ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
SCF5250LAG100 FREESCALE-SCF5250LAG100 Datasheet
653Kb / 56P
   Integrated ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54455 FREESCALE-MCF54455_09 Datasheet
1Mb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
MCF54418CMJ250 FREESCALE-MCF54418CMJ250 Datasheet
639Kb / 61P
   MCF5441x ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF53281CVM240 FREESCALE-MCF53281CVM240 Datasheet
1Mb / 50P
   MCF532x ColdFire Microprocessor Data Sheet
MCF54455_0812 FREESCALE-MCF54455_0812 Datasheet
937Kb / 48P
   MCF5445x ColdFire짰 Microprocessor Data Sheet
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com