công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC34923DW bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC34923DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Full-Bridge PWM Motor Driver
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC34923DW bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC34923DW Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34923DW Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34923DW Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34923DW Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34923DW Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34923DW Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34923DW Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34923DW Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34923DW Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
34923
MOTOROLA ANALOG INTEGRATED CIRCUIT DEVICE DATA
6
CONTROL LOGIC (continued)
Reference Divider Ratio
Bit D14 = High
Bit D14 = Low
9.9
4.95
10
5.0
10.2
5.05
Thermal Shutdown Temperature
TJ
165
°C
Thermal Shutdown Hysteresis
TJ
–15–
°C
Undervoltage Lockout Enable Threshold
Increasing VDD
UVLO
3.90
4.2
4.45
V
Undervoltage Lockout Hysteresis
UVLO
0.05
0.10
V
Logic Supply Current
fPMW < 50 kHz
Sleep Mode, Inputs <0.5 V
IDD
6.0
10
2.0
mA
STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
Characteristics noted under conditions TA = 25°C, VBB = 45 V, VDD = 5.0 V, VSENSE = 0.5 V, and fPWM < 50 kHz unless otherwise
noted.
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC34923DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC34923DW MOTOROLA-MC34923DW Datasheet
373Kb / 16P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
MC34923DW/R2 MOTOROLA-MC34923DW/R2 Datasheet
373Kb / 16P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
More results

Mô tả tương tự - MC34923DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
3951 ALLEGRO-3951 Datasheet
201Kb / 12P
   FULL-BRIDGE PWM MOTOR DRIVER
3952 ALLEGRO-3952 Datasheet
195Kb / 16P
   FULL-BRIDGE PWM MOTOR DRIVER
3953 ALLEGRO-3953 Datasheet
230Kb / 14P
   FULL-BRIDGE PWM MOTOR DRIVER
A4973 ALLEGRO-A4973_16 Datasheet
286Kb / 11P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
A4973SB-T ALLEGRO-A4973SB-T Datasheet
287Kb / 11P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
A4973SLBTR-T ALLEGRO-A4973SLBTR-T Datasheet
286Kb / 11P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
logo
Motorola, Inc
MC34923 MOTOROLA-MC34923 Datasheet
373Kb / 16P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
logo
Allegro MicroSystems
A3953 ALLEGRO-A3953 Datasheet
488Kb / 12P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
3953 ALLEGRO-3953_05 Datasheet
317Kb / 15P
   FULL-BRIDGE PWM MOTOR DRIVER
logo
Sanken electric
SI-5300 SANKEN-SI-5300 Datasheet
638Kb / 12P
   Full-bridge PWM Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com