công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1015-GR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện 2SA1015-GR
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

2SA1015-GR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Micro Commercial Components

  2SA1015-GR Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 2SA1015-GR Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2SA1015
-O
PNP Silicon
Plastic-Encapsulate
Transistor
Features
Capable of 0.4Watts of Power Dissipation.
Collector-current 0.15A
Collector-base Voltage 50V
Operating and storage junction temperature range: -55
OC to +150OC
Electrical Characteristics @ 25
OC Unless Otherwise Specified
Symbol
Parameter
Min
Max
Units
OFF CHARACTERISTICS
V(BR)CEO
Collector-Emitter Breakdown Voltage
(IC=0.1mAdc, IB=0)
50
---
Vdc
V(BR)CBO
Collector-Base Breakdown Voltage
(IC=100uAdc, IE=0)
50
---
Vdc
ICBO
Collector Cutoff Current
(VCB=50Vdc, IE=0)
---
0.1
uAdc
IEBO
Emitter Cutoff Current
(VEB=5.0Vdc, IC=0)
---
0.1
uAdc
ON CHARACTERISTICS
hFE
DC Current Gain
(IC=2.0mAdc, VCE=6.0Vdc)
70
400
---
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
(IC=100mAdc, IB=10mAdc)
---
0.3
Vdc
VBE(sat)
Base-Emitter Saturation Voltage
(IC=100mAdc, IB=10mAdc)
---
1.1
Vdc
VBE
Base-Emitter Voltage
(IE=310mAdc)
---
1.45
Vdc
SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS
fT
Transistor Frequency
(IC=1.0mAdc, VCE=10Vdc, f=30MHz)
80
MHz
CLASSIFICATION OF HFE (1)
Rank
O
Y
GR
Range
70-140
120-240
200-400
TO-92
AE
B
C
D
G
---
Revision: 5
2007/03/01
 omponents
20736 Marilla
Street Chatsworth

 !"#
$%    !"#
MCC
DIMENSIONS
INCHES
MM
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
NOTE
A
.170
.190
4.33
4.83
B
.170
.190
4.30
4.83
C
.550
.590
13.97
14.97
D
.010
.020
0.36
0.56
E
.130
.160
3.30
3.96
G
.010
.104
2.44
2.64
TM
Micro Commercial Components
EC
B
Case Material: Molded Plastic.
UL Flammability
Classification Rating 94V-0
www.mccsemi.com
1 of 2
Marking:A1015
2SA1015
-Y
2SA1015
-GR


Số phần tương tự - 2SA1015-GR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
2SA1015-GR MCC-2SA1015-GR Datasheet
390Kb / 3P
   PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
2SA1015-GR MCC-2SA1015-GR Datasheet
633Kb / 3P
   PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SA1015-GR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
2SA733-R MCC-2SA733-R_16 Datasheet
411Kb / 2P
   PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
MMS9012-L MCC-MMS9012-L_13 Datasheet
161Kb / 2P
   PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
MMS9015-L MCC-MMS9015-L_13 Datasheet
344Kb / 2P
   PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
MMSS8550-L MCC-MMSS8550-L_13 Datasheet
164Kb / 2P
   PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
2SA1015-O MCC-2SA1015-O_11 Datasheet
390Kb / 3P
   PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
BF421 MCC-BF421 Datasheet
224Kb / 2P
   PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
MMS8550-L MCC-MMS8550-L Datasheet
189Kb / 2P
   PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
2SA1162-O MCC-2SA1162-O Datasheet
199Kb / 2P
   PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
2SB772-R MCC-2SB772-R Datasheet
298Kb / 2P
   PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
BD772-R MCC-BD772-R Datasheet
383Kb / 3P
   PNP Silicon Plastic-Encapsulate Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com