công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCZ33793AEFR2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCZ33793AEFR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Distributed System Interface (DSI) Sensor Interface
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCZ33793AEFR2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MCZ33793AEFR2 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33793AEFR2 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33793AEFR2 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33793AEFR2 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33793AEFR2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33793AEFR2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33793AEFR2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33793AEFR2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCZ33793AEFR2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 27 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
Freescale Semiconductor
3
33793
INTERNAL BLOCK DIAGRAM
INTERNAL BLOCK DIAGRAM
Figure 2. 33793 Simplified Internal Block Diagram
IO0
HCAP
BUSOUT
BUSRTN
LOGOUT
IO1
IO2
IO3
BUSIN
Rectifiers
Bus Switch
0 – 35 V Bi-Directional
Forward Receiver
Reverse Receiver
Data
Frame
Received
Message
from MCU
Bandgap
Reference
Data
Frame
Bandgap
Reference
Response
Current
0 –11 mA
7.0 mA/
µS
Oscillator
4.0 MHz
Logic
Command Decode
State Machine
Response Generation
I/O Buffers
DataOut <3:0>
DataOut <0>
DataOut <1>
DataOut <2>
DataOut <3>
I/O<3:0>
I/O0
I/O1
I/O2
I/O3
SEL
Logic Out
High Current
Buffer
Address A<3:0>
4 Bits NVM
Power
Management
5.0 V Regulator
BG Reference
Bias Currents
4:1
MUX
ADC
8 Bits
4
Supply Comparators
POR
Undervoltage
Detector
BG
GND
Bus Return


Số phần tương tự - MCZ33793AEFR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MCZ33793AEF/R2 NXP-MCZ33793AEF/R2 Datasheet
1Mb / 27P
   Distributed System Interface (DSI) Sensor Interface
Rev 15.0, 2/2014
More results

Mô tả tương tự - MCZ33793AEFR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC33793 MOTOROLA-MC33793 Datasheet
640Kb / 24P
   Distributed System Interface (DSI) Sensor Interface
logo
NXP Semiconductors
MC33793 NXP-MC33793 Datasheet
1Mb / 27P
   Distributed System Interface (DSI) Sensor Interface
Rev 15.0, 2/2014
logo
Freescale Semiconductor...
33790 FREESCALE-33790_08 Datasheet
429Kb / 12P
   Two-Channel Distributed System Interface (DSI) Physical Interface Device
33790 FREESCALE-33790 Datasheet
244Kb / 12P
   Two-Channel Distributed System Interface (DSI) Physical Interface Device
logo
Motorola, Inc
MC33790 MOTOROLA-MC33790 Datasheet
233Kb / 12P
   Two-Channel Distributed System Interface (DSI) Physical Interface Device
logo
Freescale Semiconductor...
33793 FREESCALE-33793_10 Datasheet
882Kb / 27P
   Distributed System Interface
33784 FREESCALE-33784 Datasheet
1Mb / 30P
   DSI 2.02 Sensor Interface
33784 FREESCALE-33784_09 Datasheet
601Kb / 30P
   DSI 2.02 Sensor Interface
AN1816 FREESCALE-AN1816 Datasheet
2Mb / 24P
   USING THE HC912B32 TO IMPLEMENT THE DISTRIBUTED SYSTEMS INTERFACE (DSI) PROTOCOL
logo
Texas Instruments
TMS9901 TI-TMS9901 Datasheet
555Kb / 13P
[Old version datasheet]   programmable system interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com