công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33661DR2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC33661DR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Local Area Network (LIN) Enhanced Physical Interface with Selectable Slew Rate
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC33661DR2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC33661DR2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33661DR2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33661DR2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33661DR2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33661DR2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33661DR2 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33661DR2 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33661DR2 Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33661DR2 Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
Freescale Semiconductor
9
33661
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TIMING DIAGRAMS
TIMING DIAGRAMS
Figure 4. Normal Mode Bus Timing Characteristics
Figure 5. Slow Mode Bus Timing Characteristics
Figure 6. Test Circuit for Timing Measurements
TXD
RXD
LIN
VREC
tDOM(MIN)
Recessive State
tRL
tRH
tDOM(MAX)
tREC(MAX)
tREC(MIN)
40% VSUP
60% VSUP
58.1% VSUP
28.4% VSUP
74.4% VSUP
42.2% VSUP
Dominant State
VDOM
TXD
RXD
LIN
VREC
tDOM(MIN)
Recessive State
tRL
tRH
tDOM(MAX)
tREC(MAX)
tREC(MIN)
40% VSUP
60% VSUP
61.6% VSUP
25.1% VSUP
77.8% VSUP
38.9% VSUP
Dominant State
VDOM
LIN
GND
C0
R0
VSUP
V
SUP
Note R0 and C0: 1.0 kΩ/1.0 nF, 660 Ω/6.8 nF, and 500 Ω/10 nF.
TXD
RXD


Số phần tương tự - MC33661DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC33661D MOTOROLA-MC33661D Datasheet
377Kb / 20P
   LIN Enhanced Physical Interface
More results

Mô tả tương tự - MC33661DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC33661 NXP-MC33661 Datasheet
1Mb / 22P
   Local Interconnect Network (LIN) Enhanced Physical Interface with Selectable Slew-Rate
Rev. 8.0, 4/2013
logo
Freescale Semiconductor...
MC33661PEFR2 FREESCALE-MC33661PEFR2 Datasheet
678Kb / 22P
   Local Interconnect Network (LIN) Enhanced Physical Interface with Selectable Slew-Rate
33399 FREESCALE-33399 Datasheet
435Kb / 19P
   Local Interconnect Network (LIN) Physical Interface
logo
NXP Semiconductors
MC33399 NXP-MC33399 Datasheet
908Kb / 19P
   Local Interconnect Network (LIN) Physical Interface
Rev. 10.0, 4/2013
logo
Motorola, Inc
MC33661 MOTOROLA-MC33661 Datasheet
377Kb / 20P
   LIN Enhanced Physical Interface
MC33399 MOTOROLA-MC33399 Datasheet
282Kb / 9P
   Automotive Local Interconnect Network Physical Interface
logo
Texas Instruments
SN65HVDA100-Q1 TI1-SN65HVDA100-Q1 Datasheet
679Kb / 26P
[Old version datasheet]   LIN PHYSICAL INTERFACE
TPIC1021 TI-TPIC1021 Datasheet
208Kb / 13P
[Old version datasheet]   LIN Physical Interface
TPIC1021A-Q1 TI1-TPIC1021A-Q1 Datasheet
290Kb / 20P
[Old version datasheet]   LIN PHYSICAL INTERFACE
TPIC1021D TI1-TPIC1021D Datasheet
738Kb / 18P
[Old version datasheet]   LIN Physical Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com