công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33385DHR2 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC33385DHR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Low-side Driver
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC33385DHR2 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC33385DHR2 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33385DHR2 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33385DHR2 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33385DHR2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33385DHR2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33385DHR2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33385DHR2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33385DHR2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC33385DHR2 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
6
Freescale Semiconductor
33385
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
STATIC CHARACTERISTICS
Leakage Current 1 (NON = High, VOUT = 25V, VCC = 5V)
IOUTL
10
µA
Leakage Current 2 (NON = High, VOUT = 16V, VCC = 1V)
IOUTL2
10
µA
Output Clamp Voltage (IOUT = 1A)
VCLP
45
50
58
V
Matching Clamp Voltage (Between two outputs)
VCLPM
VCLP-1
VCLP+1
V
Clamped Energy at the Switching OFF (See Figure 9)
WOFF
50
mJ for 1ms
On Resistance (IOUT = 2A, TJ = 150°C, NON = LOW)
RDSON
500
m
Output Low Voltage Limitation (IOUT = 150mA)
VOUTLIM
65
220
mV
Output Capacitance (Guaranteed by design)
COUT
350
pF
OUTPUTS REVERSE DIODE
Reverse Output Current
IRD
2,5
A
Reverse Peak current (1)
IRDP
5.0
A
Reverse Voltage Drop
- IOUT = - 5A
- IOUT = - 2,5A
VRD1
VRD2
1.0
0.85
1.7
1.7
V
V
POWERSTAGE PROTECTION
Short Current Limit
ISCB
3.0
5
A
VCC Undervoltage
VCCMIN
3.35
3.95
V
DIAGNOSTIC
Short to GND Threshold Voltage for IOUT ≤ 2A
VREF
0.390xVCC
0.435xVCC
V
Open Load Threshold Current
IOL
10
50
mA
Pull-up Resistor
ROL
2.0
8.0
k
Temperature Detection Threshold
TOFF
155
185
°C
Notes
1.
For t
≤ 2ms. Max. reverse current is limited to - 10A (for all outputs together)
Table 3. Static Electrical Characteristics (continued)
Characteristics noted under conditions 7.0 V
≤ V
SUP ≤ 18 V, - 40°C ≤ T
A ≤ 125°C, GND = 0 V unless otherwise noted. Typical
values noted reflect the approximate parameter means at TA = 25°C under nominal conditions unless otherwise noted.
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit


Số phần tương tự - MC33385DHR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC33385DH MOTOROLA-MC33385DH Datasheet
369Kb / 11P
   Automotive Quad Low Side Driver
More results

Mô tả tương tự - MC33385DHR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
L9338 STMICROELECTRONICS-L9338 Datasheet
57Kb / 8P
   QUAD LOW SIDE DRIVER
L9348 STMICROELECTRONICS-L9348 Datasheet
220Kb / 13P
   QUAD LOW SIDE DRIVER
L93PI STMICROELECTRONICS-L93PI Datasheet
56Kb / 8P
   QUAD LOW SIDE DRIVER
L9339-TR STMICROELECTRONICS-L9339-TR Datasheet
180Kb / 14P
   Quad low side driver
L9333 STMICROELECTRONICS-L9333 Datasheet
93Kb / 13P
   QUAD LOW SIDE DRIVER
L9339 STMICROELECTRONICS-L9339 Datasheet
65Kb / 9P
   QUAD LOW SIDE DRIVER
L9339 STMICROELECTRONICS-L9339_08 Datasheet
164Kb / 14P
   Quad low side driver
L9333 STMICROELECTRONICS-L9333_01 Datasheet
260Kb / 13P
   QUAD LOW SIDE DRIVER
L9362 STMICROELECTRONICS-L9362 Datasheet
174Kb / 17P
   QUAD LOW SIDE DRIVER
L9341 STMICROELECTRONICS-L9341 Datasheet
130Kb / 10P
   QUAD LOW SIDE DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com